Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST16C2450 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Exar Corporation

Numer części ST16C2450
Szczegółowy opis  2.97V TO 5.5V DUART
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EXAR [Exar Corporation]
Strona internetowa  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

ST16C2450 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Exar Corporation

  ST16C2450 Datasheet HTML 1Page - Exar Corporation ST16C2450 Datasheet HTML 2Page - Exar Corporation ST16C2450 Datasheet HTML 3Page - Exar Corporation ST16C2450 Datasheet HTML 4Page - Exar Corporation ST16C2450 Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation ST16C2450 Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation ST16C2450 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation ST16C2450 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation ST16C2450 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 29 page
background image
ST16C2450
áç
áç
áç
áç
2.97V TO 5.5V DUART
REV. 4.0.0
2
FIGURE 2. PIN OUT ASSIGNMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
D5
D6
D7
RXB
RXA
NC
TXA
TXB
OP2B#
CSA#
CSB#
NC
RESET
DTRB#
DTRA#
RTSA#
OP2A#
NC
INTA
INTB
A0
A1
A2
NC
ST16C2450
48-pin TQFP
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
D5
D6
D7
RXB
RXA
NC
TXA
TXB
OP2B#
CSA#
CSB#
RESET
DTRB#
DTRA#
RTSA#
OP2A#
NC
INTA
INTB
A0
A1
A2
ST16C2450
44-pin PLCC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
RXB
RXA
TXA
TXB
OP2B#
CSA#
CSB#
XTAL1
XTAL2
IOW#
CDB#
GND
VCC
RIA#
CDA#
DSRA#
CTSA#
RESET
DTRB#
DTRA#
RTSA#
OP2A#
INTA
INTB
A0
A1
A2
CTSB#
RTSB#
RIB#
DSRB#
IOR#


Podobny numer części - ST16C2450

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Exar Corporation
ST16C2450 EXAR-ST16C2450 Datasheet
525Kb / 30P
   2.97V TO 5.5V DUART
ST16C2450CJ44 EXAR-ST16C2450CJ44 Datasheet
525Kb / 30P
   2.97V TO 5.5V DUART
ST16C2450CP40 EXAR-ST16C2450CP40 Datasheet
525Kb / 30P
   2.97V TO 5.5V DUART
ST16C2450CQ48 EXAR-ST16C2450CQ48 Datasheet
525Kb / 30P
   2.97V TO 5.5V DUART
ST16C2450IJ44 EXAR-ST16C2450IJ44 Datasheet
525Kb / 30P
   2.97V TO 5.5V DUART
More results

Podobny opis - ST16C2450

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Exar Corporation
ST16C2450 EXAR-ST16C2450_05 Datasheet
525Kb / 30P
   2.97V TO 5.5V DUART
XR16C2450 EXAR-XR16C2450 Datasheet
694Kb / 31P
   2.97V TO 5.5V DUART
XR16C2550 EXAR-XR16C2550_07 Datasheet
688Kb / 37P
   2.97V TO 5.5V DUART WITH 16-BYTE FIFO
ST16C2550 EXAR-ST16C2550_04 Datasheet
661Kb / 39P
   2.97V TO 5.5V DUART WITH 16-BYTE FIFO
XR16C2550 EXAR-XR16C2550 Datasheet
813Kb / 38P
   2.97V TO 5.5V DUART WITH 16-BYTE FIFO
ST16C1450 EXAR-ST16C1450 Datasheet
355Kb / 32P
   2.97V TO 5.5V UART
XR16L2450 EXAR-XR16L2450 Datasheet
511Kb / 30P
   2.25V TO 5.5V DUART
ST16C1450 EXAR-ST16C1450_05 Datasheet
614Kb / 28P
   2.97V TO 5.5V UART
XR16L2450 EXAR-XR16L2450_05 Datasheet
513Kb / 30P
   2.25V TO 5.5V DUART
XR16L788IQ-F EXAR-XR16L788IQ-F Datasheet
1Mb / 54P
   HIGH PERFORMANCE 2.97V TO 5.5V OCTAL UART
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com