Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT46 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Diode Semiconductor Korea

Numer części BAT46
Szczegółowy opis  SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DSK [Diode Semiconductor Korea]
Strona internetowa  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea

BAT46 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Diode Semiconductor Korea

  BAT46 Datasheet HTML 1Page - Diode Semiconductor Korea BAT46 Datasheet HTML 2Page - Diode Semiconductor Korea BAT46 Datasheet HTML 3Page - Diode Semiconductor Korea  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BAT46
FIG.4 -- REVERSE CURRENT VERSUS CONTINUOUS REVERSE VOLTAGE
FIG.5 -- CAPACITANCE C VERSUS REVERSE APPLIED VOLTAGE VR (TYPICAL VALUES)
25
60
020
40
60
80
10 0
.1
1
10
10 0
1000
50
75
10 0
12 5
I R
V R
V
µs
0
20
40
60
80
100
2
4
6
8
10
Tamb=25℃
CJ
VR
V
pF
www.diode.kr
Diode Semiconductor Korea


Podobny numer części - BAT46

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BAT46 STMICROELECTRONICS-BAT46 Datasheet
35Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
logo
Vishay Siliconix
BAT46 VISHAY-BAT46 Datasheet
106Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 1.7, 05-Aug-10
logo
Diodes Incorporated
BAT46 DIODES-BAT46 Datasheet
49Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11002 Rev. E-2
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BAT46 LUGUANG-BAT46 Datasheet
188Kb / 3P
   Small Signal Schottky Diodes
logo
General Semiconductor
BAT46 GE-BAT46 Datasheet
41Kb / 2P
   Schottky Diodes
More results

Podobny opis - BAT46

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BAT46 STMICROELECTRONICS-BAT46 Datasheet
35Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
TMBYV10-60 STMICROELECTRONICS-TMBYV10-60 Datasheet
76Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
BYV10-60 STMICROELECTRONICS-BYV10-60 Datasheet
82Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
BAT54J STMICROELECTRONICS-BAT54J Datasheet
52Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
1N5711 STMICROELECTRONICS-1N5711 Datasheet
52Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
August 1999 Ed: 1A
TMMBAT46 STMICROELECTRONICS-TMMBAT46 Datasheet
56Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LL46 LUGUANG-LL46 Datasheet
183Kb / 3P
   Small Signal Schottky Diode
logo
STMicroelectronics
TMBAT49FILM STMICROELECTRONICS-TMBAT49FILM Datasheet
76Kb / 6P
   Small signal Schottky diode
logo
Vishay Siliconix
BAS385 VISHAY-BAS385_15 Datasheet
82Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 2.1, 09-May-12
BAT85S VISHAY-BAT85S_15 Datasheet
72Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 1.8, 06-May-13
BAS581-02V-V-G VISHAY-BAS581-02V-V-G_15 Datasheet
69Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 1.1, 24-Apr-12
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com