Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FCBN425QB1CX0 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Finisar Corporation.

Numer części FCBN425QB1CX0
Szczegółowy opis  100G Quadwire짰 QSFP28 Active Optical Cable
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FINISAR [Finisar Corporation.]
Strona internetowa  http://www.finisar.com/home.php
Logo FINISAR - Finisar Corporation.

FCBN425QB1CX0 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Finisar Corporation.

  FCBN425QB1CX0 Datasheet HTML 1Page - Finisar Corporation. FCBN425QB1CX0 Datasheet HTML 2Page - Finisar Corporation. FCBN425QB1CX0 Datasheet HTML 3Page - Finisar Corporation. FCBN425QB1CX0 Datasheet HTML 4Page - Finisar Corporation. FCBN425QB1CX0 Datasheet HTML 5Page - Finisar Corporation. FCBN425QB1CX0 Datasheet HTML 6Page - Finisar Corporation. FCBN425QB1CX0 Datasheet HTML 7Page - Finisar Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
FCBN425QB1Cxx Product Specification
 Finisar Corporation January 2016
B3
Page 6
Figure 2 – 100G Quadwire mechanical drawing
Insertion, Extraction and Retention
Forces
Min
Max
Units
Notes
Cable Proof (Tensile) Test (0
º)
44.0
Newtons
Cable Proof (Tensile) Test (90
º)
33.0
Newtons
Impact
8
Cycles
1.5m drop
Flex
8.9
Newtons
Twist
13.0
Newtons
Module retention
90
N/A
Newtons
No damage below 90N
Host Connector Retention
180
N/A
Newtons
No damage below 180N


Podobny numer części - FCBN425QB1CX0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Finisar Corporation.
FCBN425QB1CX0 FINISAR-FCBN425QB1CX0 Datasheet
461Kb / 9P
   PRELIMINARY Product Specification 100G Quadwire QSFP28 Active Optical Cable
More results

Podobny opis - FCBN425QB1CX0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Finisar Corporation.
FCBN425QE1C01 FINISAR-FCBN425QE1C01 Datasheet
475Kb / 7P
   100G Quadwire짰 QSFP28 Active Optical Cable
FCBN425QB1CXX FINISAR-FCBN425QB1CXX Datasheet
474Kb / 7P
   100G Quadwire짰 EDR QSFP28 Active Optical Cable
logo
TE Connectivity Ltd
2368650 TEC-2368650 Datasheet
279Kb / 4P
   100G QSFP28 Active Optical Cable
23 AUGUST 2022 Rev B
logo
ATGBICS by Approved Tec...
AOC-QSFP28-100G-15M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-15M-C Datasheet
637Kb / 10P
   AOC-QSFP28-100G-15M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (15m)
AOC-QSFP28-100G-20M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-20M-C Datasheet
637Kb / 10P
   AOC-QSFP28-100G-20M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (20m)
AOC-QSFP28-100G-10M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-10M-C Datasheet
637Kb / 10P
   AOC-QSFP28-100G-10M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (10m)
AOC-QSFP28-100G-1M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-1M-C Datasheet
637Kb / 10P
   AOC-QSFP28-100G-1M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (1m)
AOC-QSFP28-100G-3M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-3M-C Datasheet
637Kb / 10P
   AOC-QSFP28-100G-3M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (3m)
AOC-QSFP28-100G-5M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-5M-C Datasheet
637Kb / 10P
   AOC-QSFP28-100G-5M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (5m)
AOC-QSFP28-100G-2M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-2M-C Datasheet
637Kb / 10P
   AOC-QSFP28-100G-2M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (2m)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com