Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI4511DY-E3 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI4511DY-E3
Szczegółowy opis  N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4511DY-E3 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4511DY-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4511DY-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4511DY-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4511DY-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4511DY-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4511DY-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4511DY-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4511DY-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Si4511DY
Vishay Siliconix
Document Number: 72223
S-41496—Rev. B, 09-Aug-04
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
N−CHANNEL
0
8
16
24
32
40
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
8
16
24
32
40
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
1215
1821
24
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0
8
16
24
32
40
0
400
800
1200
1600
2000
04
8
12
16
20
Output Characteristics
Transfer Characteristics
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10 thru 4 V
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
25_C
TC = 125_C
Qg − Total Gate Charge (nC)
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
ID − Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ − Junction Temperature (_C)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
2 V
3 V
−55_C
VDS = 10 V
ID = 9.6 A
VGS = 10 V
ID = 9.6 A


Podobny numer części - SI4511DY-E3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4511DY-T1-E3 VISHAY-SI4511DY-T1-E3 Datasheet
281Kb / 12P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 18-May-09
SI4511DY-T1-GE3 VISHAY-SI4511DY-T1-GE3 Datasheet
281Kb / 12P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 18-May-09
More results

Podobny opis - SI4511DY-E3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI3588DV VISHAY-SI3588DV Datasheet
59Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
362Kb / 4P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-May-05
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL Datasheet
262Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI3586DV VISHAY-SI3586DV_09 Datasheet
212Kb / 13P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 12-Oct-09
logo
Vaishali Semiconductor
SI3585DV VAISH-SI3585DV Datasheet
67Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI5509DC VISHAY-SI5509DC_08 Datasheet
134Kb / 12P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Mar-06
SI5515CDC VISHAY-SI5515CDC_10 Datasheet
276Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SIA519EDJ VISHAY-SIA519EDJ Datasheet
275Kb / 14P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Dec-09
SI4511DY VISHAY-SI4511DY_V01 Datasheet
142Kb / 9P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO7600 VBSEMI-AO7600 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com