Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB3C0 Arkusz danych(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

Numer części SB3C0
Szczegółowy opis  Schottky Barrier Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Strona internetowa  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

SB3C0 Arkusz danych(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  SB3C0 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics SB3C0 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
F1G.1 – FORWARD CURRENT DERATING CURVE
F1G. 2 – MAXIMUM NON-REPETITIVEAKFORWARD
SURGE CURRENT
F1G.3 – TYPCAL TEVERSE CHARACTERISTIC
F1G.4 – TYPLCAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTIC
F1G.5 – TYPLCAL TOTAL CAPACITANCE


Podobny numer części - SB3C0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GREATECS
SB3 GREATECS-SB3 Datasheet
273Kb / 2P
   8.8 mm Horizontal Slide Switches
logo
Cooper Bussmann, Inc.
SB3-D COOPER-SB3-D Datasheet
4Mb / 55P
   Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue
SB3-DMS COOPER-SB3-DMS Datasheet
4Mb / 55P
   Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue
logo
Sanyo Semicon Device
SB30-03F SANYO-SB30-03F Datasheet
78Kb / 3P
   30V, 3A Rectifier
SB30-03P SANYO-SB30-03P Datasheet
67Kb / 2P
   30V, 3A Rectifier
More results

Podobny opis - SB3C0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com