Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KRC412E Arkusz danych(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KRC412E
Szczegółowy opis  SEMICONDUCTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRC412E Arkusz danych(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRC412E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRC412E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRC412E Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRC412E Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2014. 3. 31
3/4
KRC410E~KRC414E
Revision No : 3
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
0.1
300
0.3
1
3
2k
h
- I
FE
C
C
10
30
100
10
30
50
100
500
1k
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
V
=5V
CE
0.3
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
0.1
100
30
50
10
300
500
1k
2k
V
=5V
10
3
1
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
CE
100
30
C
h
- I
FE
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
0.3
10
0.1
50
30
100
10
V
=5V
Ta=-25 C
1
CE
3
100
30
C
1k
500
300
2k
Ta=25 C
Ta=100 C
h
- I C
FE
KRC410E
KRC411E
KRC412E
KRC410E
0.3
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
0.1
0.1
0.05
0.03
0.01
1
0.5
0.3
2
I /I =20
10
3
1
Ta=-25 C
Ta=25 C
Ta=100 C
C
100
30
C
V
- I
CE(sat)
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
I /I =20
Ta=-25 C
Ta=100 C
0.3
0.1
0.3
0.5
0.01
0.03
0.05
0.1
1
C
13
10
Ta=25 C
KRC411E
2
CE(sat)
V
- I C
30
100
C
B
B
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
Ta=100 C
0.3
Ta=-25 C
0.1
0.05
0.03
0.01
0.1
1
Ta=25 C
3
10
100
30
C
I /I =20
KRC412E
0.5
0.3
1
2
B
C
V
- I
CE(sat)
C


Podobny numer części - KRC412E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC412 KEC-KRC412 Datasheet
161Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC412V KEC-KRC412V Datasheet
54Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
More results

Podobny opis - KRC412E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Leshan Radio Company
MMBZ5221BLT1 LRC-MMBZ5221BLT1 Datasheet
168Kb / 5P
   SEMICONDUCTOR
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78R25PI KEC-KIA78R25PI Datasheet
16Kb / 1P
   SEMICONDUCTOR
BZX84C2V KEC-BZX84C2V Datasheet
363Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR
GM400S17AL KEC-GM400S17AL Datasheet
396Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR
KGT15N60FDA KEC-KGT15N60FDA Datasheet
1Mb / 8P
   SEMICONDUCTOR
KIA78R000F-PI KEC-KIA78R000F-PI Datasheet
108Kb / 10P
   SEMICONDUCTOR
KIA324P-F KEC-KIA324P-F Datasheet
70Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
KIA378R015FP-PI KEC-KIA378R015FP-PI Datasheet
843Kb / 9P
   SEMICONDUCTOR
KIA7905F-PI KEC-KIA7905F-PI Datasheet
568Kb / 16P
   SEMICONDUCTOR
KPC817 KEC-KPC817 Datasheet
61Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
KRC410V KEC-KRC410V Datasheet
54Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com