Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM90N06-04M2B Arkusz danych(PDF) 3 Page - Analog Power

Numer części AM90N06-04M2B
Szczegółowy opis  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM90N06-04M2B Arkusz danych(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM90N06-04M2B Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM90N06-04M2B Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM90N06-04M2B Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM90N06-04M2B Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM90N06-04M2B Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Analog Power
AM90N06-04m2B
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
Typical Electrical Characteristics
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0
10
20
30
ID-Drain Current (A)
3.5V
4V,4.5V,6V,8V,10V
3V
0
10
20
30
0
0.1
0.2
0.3
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
10V,8V,6V,
4.5V,4V
3V
3.5V
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
2
4
6
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
TJ = 25°C
0
10
20
30
0
1
2
3
4
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0.01
0.1
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25°C
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
ID = 20A
© Preliminary
3
Publication Order Number:
DS_AM90N06-04m2B_1A


Podobny numer części - AM90N06-04M2B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM90N06-04D ANALOGPOWER-AM90N06-04D Datasheet
353Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AM90N06-04D DOINGTER-AM90N06-04D Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
More results

Podobny opis - AM90N06-04M2B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com