Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM90P10-300B Arkusz danych(PDF) 3 Page - Analog Power

Numer części AM90P10-300B
Szczegółowy opis  P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM90P10-300B Arkusz danych(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM90P10-300B Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM90P10-300B Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM90P10-300B Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM90P10-300B Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM90P10-300B Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Analog Power
AM90P10-300B
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
Typical Electrical Characteristics
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
2
4
6
8
ID-Drain Current (A)
3.5V
4.5V,6V,8V,10V
4V
0
2
4
6
8
0
1
2
3
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
10V,8V,6V,4.5V
4V
3.5V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
2
4
6
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
TJ = 25°C
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4
5
6
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0.01
0.1
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25°C
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
ID = -2A
© Preliminary
3
Publication Order Number:
DS_AM90P10-300B_1A


Podobny numer części - AM90P10-300B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM90P10-30P ANALOGPOWER-AM90P10-30P Datasheet
123Kb / 3P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - AM90P10-300B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM10P10-530I ANALOGPOWER-AM10P10-530I Datasheet
318Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SISS71DN VISHAY-SISS71DN Datasheet
254Kb / 9P
   P-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Jul-16
logo
Analog Power
AM20P10-300D ANALOGPOWER-AM20P10-300D Datasheet
315Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7457DP VISHAY-SI7457DP Datasheet
317Kb / 13P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Feb-09
SUP40P10-43 VISHAY-SUP40P10-43 Datasheet
106Kb / 6P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Oct-09
logo
Analog Power
AM2373P ANALOGPOWER-AM2373P Datasheet
301Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7413P ANALOGPOWER-AM7413P Datasheet
409Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM20P10-205D ANALOGPOWER-AM20P10-205D Datasheet
399Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM10P10-530D ANALOGPOWER-AM10P10-530D Datasheet
341Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7411P ANALOGPOWER-AM7411P Datasheet
372Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com