Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BCX55-16 Arkusz danych(PDF) 3 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

Numer części BCX55-16
Szczegółowy opis  Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
Strona internetowa  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

BCX55-16 Arkusz danych(HTML) 3 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

  BCX55-16 Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. BCX55-16 Datasheet HTML 2Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. BCX55-16 Datasheet HTML 3Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. BCX55-16 Datasheet HTML 4Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BCX54/BCX55/BCX56
Typical Characteristics
Page:P4 -P3
Plastic-Encapsulate Transistors
GUANGDONG
HOTTECH
INDUSTRIAL
CO,. LTD.


Podobny numer części - BCX55-16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BCX55-16 PHILIPS-BCX55-16 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN medium power transistors
Rev. 07 - 4 June 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
BCX55-16 NEXPERIA-BCX55-16 Datasheet
1Mb / 22P
   60 V, 1 A NPN medium power transistors
Rev. 8 - 24 October 2011
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX55-16 SIEMENS-BCX55-16 Datasheet
146Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors (For AF driver and output stages High collector current)
logo
Nexperia B.V. All right...
BCX55-16 NEXPERIA-BCX55-16 Datasheet
241Kb / 12P
   60 V, 1 A NPN medium power transistors
Rev. 9 - 1 July 2022
logo
Infineon Technologies A...
BCX55-16 INFINEON-BCX55-16 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
More results

Podobny opis - BCX55-16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
S9013 ETC-S9013 Datasheet
963Kb / 2P
   PLASTIC ENCAPSULATE TRANSISTORS
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
2SC4672 HOTTECH-2SC4672 Datasheet
175Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1260 HOTTECH-2SB1260 Datasheet
173Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
A44 HOTTECH-A44 Datasheet
304Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
BAS21 HOTTECH-BAS21 Datasheet
274Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SA812 HOTTECH-2SA812 Datasheet
306Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMBT5401 HOTTECH-MMBT5401 Datasheet
191Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMBTA05 HOTTECH-MMBTA05 Datasheet
274Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4115 HOTTECH-2SC4115 Datasheet
1Mb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMST2907A HOTTECH-MMST2907A Datasheet
202Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMST3906 HOTTECH-MMST3906 Datasheet
339Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com