Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TSC2046IZQCR Arkusz danych(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
TSC2046IZQCR Arkusz danych(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
8 / 32 page TSC2046 SBAS265G − OCTOBER 2002 − REVISED JANUARY 2008 www.ti.com 8 TYPICAL CHARACTERISTICS (continued) At TA = +25°C, +VCC = +2.7V, IOVDD = +1.8V, VREF = External +2.5V, 12-bit mode, PD0 = 0, fSAMPLE = 125kHz, and fCLK = 16 • fSAMPLE = 2MHz, unless otherwise noted. 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Sampling Rate (kHz) MAXIMUM SAMPLING RATE vs R IN INL: R IN = 500Ω INL: R IN =2kΩ DNL: R IN = 500Ω DNL: R IN =2kΩ INTERNAL V REF vs TEMPERATURE 2.5080 2.5075 2.5070 2.5065 2.5060 3.5055 2.5050 2.5045 2.5040 2.5035 2.5030 Temperature ( °C) INTERNAL V REF vs +VCC 2.53.0 3.5 4.0 4.55.0 +V CC (V) 2.510 2.505 2.500 2.495 2.490 2.485 2.480 INTERNAL VREF vs TURN− ON TIME 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 100 80 60 40 20 0 Turn-On Time ( µs) 1 µF Cap (124 µs) 12-Bit Settling No Cap (42 µs) 12-Bit Settling TEMP DIODE VOLTAGE vs TEMPERATURE 850 800 750 700 650 600 550 500 450 90.1mV 135.1mV TEMP1 TEMP0 Temperature ( °C) TEMP0 DIODE VOLTAGE vs +V CC 2.7 3.0 3.3 +V CC (V) 604 602 600 598 596 594 |
Podobny numer części - TSC2046IZQCR |
|
Podobny opis - TSC2046IZQCR |