Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FM5150 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Frontier Electronics.

Numer części FM5150
Szczegółowy opis  5A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Strona internetowa  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

FM5150 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Frontier Electronics.

  FM5150 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. FM5150 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics. FM5150 Datasheet HTML 3Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
FM520 THRU FM5200 SPECIFICATION
Rev. A
Frontier Electronics Corp.
®
Page 3 of 3
667 E. Cochran St., Simi Valley, CA 93065
http://www.frontierusa.com
Phone: 1-805-522-9998, Fax: 1-805-522-9989
LAYOUT RECOMMENDATION


Podobny numer części - FM5150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rectron Semiconductor
FM5150 RECTRON-FM5150 Datasheet
404Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 200 Volts CURRENT 5.0 Ampere
FM5150 RECTRON-FM5150 Datasheet
326Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Frontier Electronics.
FM5150-BS FRONTIER-FM5150-BS Datasheet
641Kb / 3P
   5A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
FM5150-T1 PACELEADER-FM5150-T1 Datasheet
202Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
FM5150B RECTRON-FM5150B Datasheet
310Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Podobny opis - FM5150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Frontier Electronics.
FM520-BS-THRU-FM5200-BS FRONTIER-FM520-BS-THRU-FM5200-BS Datasheet
641Kb / 3P
   5A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
FM120-MS-THRU-FM1200-MS FRONTIER-FM120-MS-THRU-FM1200-MS Datasheet
632Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
FM120-S-THRU-FM1200-S FRONTIER-FM120-S-THRU-FM1200-S Datasheet
636Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
FM220-S-THRU-FM2200-S FRONTIER-FM220-S-THRU-FM2200-S Datasheet
640Kb / 3P
   2A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SK5200BL SECOS-SK5200BL Datasheet
152Kb / 2P
   5A, 200V Schottky Barrier Rectifiers
SMPD5200 SECOS-SMPD5200 Datasheet
170Kb / 2P
   200V, 5A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
E-CMOS Corporation
ECC1620C-D2 E-CMOS-ECC1620C-D2 Datasheet
415Kb / 6P
   16.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 20V-200V
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
PFM120-M PACELEADER-PFM120-M Datasheet
493Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -20V- 200V
logo
Formosa MS
SKFM2020C-D2 FORMOSA-SKFM2020C-D2 Datasheet
169Kb / 7P
   20.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-20V-200V
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SK32C WILLAS-SK32C Datasheet
485Kb / 2P
   3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -20V- 200V SMC PACKAGE
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com