Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC33074ADG Arkusz danych(PDF) 4 Page - ON Semiconductor |
|
MC33074ADG Arkusz danych(HTML) 4 Page - ON Semiconductor |
4 / 26 page MC34071,2,4,A MC33071,2,4,A, NCV33072,4,A http://onsemi.com 4 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = +15 V, VEE = −15 V, RL = connected to ground, unless otherwise noted. See Note 4 for TA = Tlow to Thigh) A Suffix Non−Suffix Characteristics Symbol Min Typ Max Min Typ Max Unit Input Offset Voltage (RS = 100 W, VCM = 0 V, VO = 0 V) VCC = +15 V, VEE = −15 V, TA = +25°C VCC = +5.0 V, VEE = 0 V, TA = +25°C VCC = +15 V, VEE = −15 V, TA = Tlow to Thigh VIO − − − 0.5 0.5 − 3.0 3.0 5.0 − − − 1.0 1.5 − 5.0 5.0 7.0 mV Average Temperature Coefficient of Input Offset Voltage RS = 10 W, VCM = 0 V, VO = 0 V, TA = Tlow to Thigh DVIO/DT − 10 − − 10 − mV/°C Input Bias Current (VCM = 0 V, VO = 0 V) TA = +25°C TA = Tlow to Thigh IIB − − 100 − 500 700 − − 100 − 500 700 nA Input Offset Current (VCM = 0 V, VO = 0V) TA = +25°C TA = Tlow to Thigh IIO − − 6.0 − 50 300 − − 6.0 − 75 300 nA Input Common Mode Voltage Range TA = +25°C TA = Tlow to Thigh VICR VEE to (VCC −1.8) VEE to (VCC −2.2) VEE to (VCC −1.8) VEE to (VCC −2.2) V Large Signal Voltage Gain (VO = ±10 V, RL = 2.0 kW) TA = +25°C TA = Tlow to Thigh AVOL 50 25 100 − − − 25 20 100 − − − V/mV Output Voltage Swing (VID = ±1.0 V) VCC = +5.0 V, VEE = 0 V, RL = 2.0 kW, TA = +25°C VCC = +15 V, VEE = −15 V, RL = 10 kW, TA = +25°C VCC = +15 V, VEE = −15 V, RL = 2.0 kW, TA = Tlow to Thigh VOH 3.7 13.6 13.4 4.0 14 − − − − 3.7 13.6 13.4 4.0 14 − − − − V VCC = +5.0 V, VEE = 0 V, RL = 2.0 kW, TA = +25°C VCC = +15 V, VEE = −15 V, RL = 10 kW, TA = +25°C VCC = +15 V, VEE = −15 V, RL = 2.0 kW, TA = Tlow to Thigh VOL − − − 0.1 −14.7 − 0.3 −14.3 −13.5 − − − 0.1 −14.7 − 0.3 −14.3 −13.5 V Output Short Circuit Current (VID = 1.0 V, VO = 0 V, TA = 25°C) Source Sink ISC 10 20 30 30 − − 10 20 30 30 − − mA Common Mode Rejection RS ≤ 10 kW, VCM = VICR, TA = 25°C CMR 80 97 − 70 97 − dB Power Supply Rejection (RS = 100 W) VCC/VEE = +16.5 V/−16.5 V to +13.5 V/−13.5 V, TA = 25°C PSR 80 97 − 70 97 − dB Power Supply Current (Per Amplifier, No Load) VCC = +5.0 V, VEE = 0 V, VO = +2.5 V, TA = +25°C VCC = +15 V, VEE = −15 V, VO = 0 V, TA = +25°C VCC = +15 V, VEE = −15 V, VO = 0 V, TA = Tlow to Thigh ID − − − 1.6 1.9 − 2.0 2.5 2.8 − − − 1.6 1.9 − 2.0 2.5 2.8 mA Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 4. Tlow =−40 °C for MC33071,2,4,/A, NCV33074/A Thigh = +85°C for MC33071,2,4,/A, NCV33074/A =0 °C for MC34071,2,4,/A = +70 °C for MC34071,2,4,/A = −40 °C for MC34072,4/V, NCV33072,4A = +125 °C for MC34072,4/V, NCV33072,4A, NCV34074V Case 510AJ Tlow/Thigh guaranteed by product characterization. |
Podobny numer części - MC33074ADG |
|
Podobny opis - MC33074ADG |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |