Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CS8405A-IZ Arkusz danych(PDF) 9 Page - Cirrus Logic

Numer części CS8405A-IZ
Szczegółowy opis  96 KHZ DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSMITTER
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CIRRUS [Cirrus Logic]
Strona internetowa  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS8405A-IZ Arkusz danych(HTML) 9 Page - Cirrus Logic

Back Button CS8405A-IZ Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS8405A-IZ Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS8405A-IZ Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS8405A-IZ Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS8405A-IZ Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS8405A-IZ Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS8405A-IZ Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS8405A-IZ Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS8405A-IZ Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
CS8405A
DS469PP4
9
2.
TYPICAL CONNECTION DIAGRAM
3-wire Serial
Audio Source
ILRCK
ISCLK
SDIN
Clock Source
and Control
OMCK
Hardware
Control
RST
TCBL
To other
CS8405's
Cable
Interface
AES3/
SPDIF
Equipment
TXP
TXN
SDA/CDOUT
AD0/CS
SCL/CCLK
AD1/CDIN
U
INT
VD+
V L +
+5V
Supply
0.1 F
µ
H/S
DGND
DGND4
0.1 F
µ
AD2
RXP
DGND2
DGND3
NC1
NC2
NC3
NC4
NC5
CS8405A
+3V to
+5V Supply
Microcontroller
AES3 Data
Source
Figure 5. Recommended Connection Diagram for Software Mode


Podobny numer części - CS8405A-IZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cirrus Logic
CS8405A-IZ CIRRUS-CS8405A-IZ Datasheet
630Kb / 37P
   96 kHz Digital Audio Interface Transmitter
More results

Podobny opis - CS8405A-IZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cirrus Logic
CS8405A CIRRUS-CS8405A_04 Datasheet
630Kb / 37P
   96 kHz Digital Audio Interface Transmitter
CS8427 CIRRUS-CS8427 Datasheet
948Kb / 59P
   96 kHz Digital Audio Interface Transceiver
CS8427 CIRRUS-CS8427_09 Datasheet
498Kb / 60P
   96 kHz Digital Audio Interface Transceiver
CS8427 CIRRUS-CS8427_10 Datasheet
743Kb / 60P
   96 kHz Digital Audio Interface Transceiver
CS8415A CIRRUS-CS8415A_05 Datasheet
583Kb / 46P
   96 kHz Digital Audio Interface Receiver
CS8415A CIRRUS-CS8415A Datasheet
766Kb / 42P
   96 kHz DIGITAL AUDIO INTERFACE RECEIVER
CS8406 CIRRUS-CS8406_12 Datasheet
406Kb / 39P
   192 kHz Digital Audio Interface Transmitter
CS8406 CIRRUS-CS8406 Datasheet
629Kb / 43P
   192 KHZ DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSMITTER
CS8406 CIRRUS-CS8406_09 Datasheet
306Kb / 42P
   192 kHz Digital Audio Interface Transmitter
logo
Burr-Brown (TI)
DIR9001-Q1 BURR-BROWN-DIR9001-Q1 Datasheet
378Kb / 30P
   96-kHz, 24-Bit Digital Audio Interface Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com