Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADNB040-15-1PM-C Arkusz danych(PDF) 8 Page - Artesyn Technologies

Numer części ADNB040-15-1PM-C
Szczegółowy opis  The ADNB 60W series features a universal 88-264Vac input
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ARTESYN [Artesyn Technologies]
Strona internetowa  
Logo ARTESYN - Artesyn Technologies

ADNB040-15-1PM-C Arkusz danych(HTML) 8 Page - Artesyn Technologies

Back Button ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 4Page - Artesyn Technologies ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 5Page - Artesyn Technologies ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 6Page - Artesyn Technologies ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 7Page - Artesyn Technologies ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 8Page - Artesyn Technologies ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 9Page - Artesyn Technologies ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 10Page - Artesyn Technologies ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 11Page - Artesyn Technologies ADNB040-15-1PM-C Datasheet HTML 12Page - Artesyn Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
Technical Reference Note
Technical Reference Note
Artesyn Embedded Technologies
Rev.04.19.16_#1.1
ADNB 60W Series
Page 8
ADNB025-24-1PM-C Performance Curves
Figure 16: ADNB025-24-1PM-C Hold Up Time –Vin=88Vac
Load: Io = 2.5A
Ta = 25 OC
Ch 1: Vo
Ch 2: AC Mains
Figure 13: ADNB025-24-1PM-C Ripple and Noise Measurement – Vin = 88Vac
Load: Io = 2.5A
Ta = 25 OC
Ch 1: Vo
Figure 14: ADNB025-24-1PM-C Output Voltage Protection – Vin=88Vac
Load: Io = 0.25A
Ta = 25 OC
Ch 1: Vo
Figure 15: ADNB025-24-1PM-C Turn-on delay – Vin= 88Vac
Load: Io = 2.5A
Ta = 25 OC
Ch 1: Vo
Ch2:AC Mains
Figure 17: ADNB025-24-1PM-C Transient Response
Vin = 230Vac
Load: Io = 10% ~ 90%
Duty: 1kHz
Ch 1: Vo
Ch 2: Iout
Figure 18: ADNB025-24-1PM-C Inrush Current
Vin = 264Vac
Load: Io = 2.5A
Ta = 25 OC
Ch 1: Iin
Ch 2: AC Mains


Podobny numer części - ADNB040-15-1PM-C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Artesyn Technologies
ADNB040-24-1PM-C ARTESYN-ADNB040-24-1PM-C Datasheet
2Mb / 21P
   The ADNB 96W series features a universal 88-264Vac input
More results

Podobny opis - ADNB040-15-1PM-C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Artesyn Technologies
ADNB034-12-1PM-C ARTESYN-ADNB034-12-1PM-C Datasheet
3Mb / 21P
   The ADNB 40W series features a universal 88-264Vac input
ADNB075-12-1PM-C ARTESYN-ADNB075-12-1PM-C Datasheet
2Mb / 21P
   The ADNB 96W series features a universal 88-264Vac input
logo
Recom International Pow...
RAC150-G RECOM-RAC150-G Datasheet
932Kb / 8P
   Universal Input 90-264VAC
RAC04-C230 RECOM-RAC04-C230 Datasheet
90Kb / 3P
   Universal Input 80-264VAC
RAC35-G RECOM-RAC35-G Datasheet
548Kb / 5P
   Universal Input 90-264VAC
RAC45-G RECOM-RAC45-G Datasheet
550Kb / 5P
   Universal Input 90-264VAC
logo
RUBYCON CORPORATION
PSW60 RUBYCON-PSW60_15 Datasheet
200Kb / 2P
   85 to 264VAC universal input
MSW60 RUBYCON-MSW60 Datasheet
137Kb / 2P
   85 to 264VAC universal input
logo
Total Power Internation...
TPILED160 TOTAL-POWER-TPILED160 Datasheet
120Kb / 1P
   Universal AC Input 90-264Vac
logo
Wall Industries,Inc.
PSFAA-03 WALL-PSFAA-03 Datasheet
181Kb / 3P
   Universal Input of 85~264VAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com