Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BDX64C Arkusz danych(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
BDX64C Arkusz danych(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
4 / 5 page COMSET SEMICONDUCTORS 4/5 BDX 64, A, B, C Symbol Ratings Test Condition(s) Min Typ Mx Unit VCBO=-60 V -- 0.2 VCBO=-60 V TCASE=150°C BDX64 -- 2 VCBO=-80 V -- 0.2 VCBO=-80 V TCASE=150°C BDX64A -- 2 VCBO=-100 V -- 0.2 VCBO=-100 V TCASE=150°C BDX64B -- 2 - VCBO=-120 V -- 0.2 ICBO Collector-Base Cutoff Current VCBO=-120 V TCASE=150° BDX64C - - 2 VCE(SAT) Collector-Emitter saturation Voltage (*) IC=-5.0 A, IB=-20 mA BDX64 BDX64A BDX64B BDX64C -- -2 V VF Forward Voltage (pulse method) IF=5 A BDX64 BDX64A BDX64B BDX64C - 1.8 -V VBE Base-Emitter Voltage (*) IC=-5.0 A, VCE=-3V BDX64 BDX64A BDX64B BDX64C -- -2.5 V Fh21e Forward current transfer ratio Cutoff frequency VCE=3 V, IC=5 A BDX64 BDX64A BDX64B BDX64C - 60 - KHz |
Podobny numer części - BDX64C |
|
Podobny opis - BDX64C |