Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BD42540FJ-CE2 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Rohm

Numer części BD42540FJ-CE2
Szczegółowy opis  70 mA Output Voltage Tracker
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD42540FJ-CE2 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 12Page - Rohm BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 13Page - Rohm BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 14Page - Rohm BD42540FJ-CE2 Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
11/22
BD42540FJ-C
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ02201-0G7G0AN00570-1-2
2.Jun.2016 Rev.001
TSZ22111・15・001
1µF
1µF
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
A
1µF
1µF
Io
A
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
1µF
1µF
V
Io
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
Measurement Circuit
1µF
1µF
V
A
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
1µF
1µF
V
A
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
1µF
1µF
V
Io
A
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
1µF
1µF
1Vrms
Io
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
1µF
1µF
Io
V
A
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
1µF
1µF
V
BD42540FJ-C
8:VCC
7:N.C.
6:GND
5:ADJ
/ EN
1:VO
2:N.C.
3:N.C.
4:N.C.
Measurement Setup for
Figure 1, 3, 10
Measurement Setup for
Figure 2, 9
Measurement Setup for
Figure 4
Measurement Setup for
Figure 5, 6, 12
Measurement Setup for
Figure 7
Measurement Setup for
Figure 8
Measurement Setup for
Figure 11
Measurement Setup for
Figure 13, 14
Measurement Setup for
Figure 15, 16


Podobny numer części - BD42540FJ-CE2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD42500G-C ROHM-BD42500G-C Datasheet
1Mb / 26P
   50 mA Output Voltage Tracker
BD42500G-CTR ROHM-BD42500G-CTR Datasheet
1Mb / 26P
   50 mA Output Voltage Tracker
BD42530EFJ-C ROHM-BD42530EFJ-C Datasheet
1Mb / 29P
   250 mA Output Voltage Tracker
BD42530EFJ-C ROHM-BD42530EFJ-C Datasheet
1Mb / 30P
   250 mA Output Voltage Tracker
08.Nov.2021 Rev.004
BD42530EFJ-CE2 ROHM-BD42530EFJ-CE2 Datasheet
1Mb / 29P
   250 mA Output Voltage Tracker
More results

Podobny opis - BD42540FJ-CE2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD42530XXX-C ROHM-BD42530XXX-C Datasheet
1Mb / 30P
   250 mA Output Voltage Tracker
08.Nov.2021 Rev.004
BD42530EFJ-C ROHM-BD42530EFJ-C Datasheet
1Mb / 29P
   250 mA Output Voltage Tracker
BD42500G-C ROHM-BD42500G-C Datasheet
1Mb / 26P
   50 mA Output Voltage Tracker
logo
Infineon Technologies A...
TLE4251 INFINEON-TLE4251_07 Datasheet
373Kb / 13P
   Low Drop Voltage Tracker 400 mA output current capability
Rev. 2.9, 2007-03-20
logo
Rohm
BD3925HFP-C ROHM-BD3925HFP-C Datasheet
136Kb / 5P
   Voltage Tracker
BD3925FP-C ROHM-BD3925FP-C Datasheet
346Kb / 10P
   Voltage Tracker
logo
Microchip Technology
MCP1790 MICROCHIP-MCP1790 Datasheet
1,012Kb / 34P
   70 mA, High Voltage Regulator
2008
logo
Infineon Technologies A...
TLE4251 INFINEON-TLE4251 Datasheet
110Kb / 12P
   Low Drop Voltage Tracker
Rev. 2.4 2001-05-07
TLS115B0 INFINEON-TLS115B0 Datasheet
994Kb / 25P
   High Precision Voltage Tracker
Rev. 1.00 2016-10-13
TLS105B0 INFINEON-TLS105B0 Datasheet
1Mb / 22P
   High Precision Voltage Tracker
Rev. 1.0 2018-01-22
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com