Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KM416S4030CT-F10 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Samsung semiconductor

Numer części KM416S4030CT-F10
Szczegółowy opis  1M x 16Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Strona internetowa  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KM416S4030CT-F10 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Samsung semiconductor

Back Button KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KM416S4030CT-F10 Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
KM416S4030C
REV. 2 June '98
CMOS SDRAM
Preliminary
VDD Clamp @ CLK, CKE, CS, DQM & DQ
VDD (V)
I (mA)
0.0
0.0
0.2
0.0
0.4
0.0
0.6
0.0
0.7
0.0
0.8
0.0
0.9
0.0
1.0
0.23
1.2
1.34
1.4
3.02
1.6
5.06
1.8
7.35
2.0
9.83
2.2
12.48
2.4
15.30
2.6
18.31
VSS Clamp @ CLK, CKE, CS, DQM & DQ
VSS (V)
I (mA)
-2.6
-57.23
-2.4
-45.77
-2.2
-38.26
-2.0
-31.22
-1.8
-24.58
-1.6
-18.37
-1.4
-12.56
-1.2
-7.57
-1.0
-3.37
-0.9
-1.75
-0.8
-0.58
-0.7
-0.05
-0.6
0.0
-0.4
0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
20
15
10
5
0
0
3
1
2
Voltage
I (mA)
Voltage
I (mA)
Minimum VDD clamp current
(Referenced to VDD)
Minimum VSS clamp current
0
-10
-20
-30
-40
-3
0
-2
-1
-50
-60


Podobny numer części - KM416S4030CT-F10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KM416S1021C SAMSUNG-KM416S1021C Datasheet
78Kb / 8P
   512K x 16Bit x 2 Banks Synchronous DRAM with SSTL interface
KM416S1021CT-G7 SAMSUNG-KM416S1021CT-G7 Datasheet
78Kb / 8P
   512K x 16Bit x 2 Banks Synchronous DRAM with SSTL interface
KM416S1021CT-G8 SAMSUNG-KM416S1021CT-G8 Datasheet
78Kb / 8P
   512K x 16Bit x 2 Banks Synchronous DRAM with SSTL interface
KM416S1021CT-GS SAMSUNG-KM416S1021CT-GS Datasheet
78Kb / 8P
   512K x 16Bit x 2 Banks Synchronous DRAM with SSTL interface
logo
List of Unclassifed Man...
KM416S1120D ETC-KM416S1120D Datasheet
1Mb / 43P
   512K x 16bit x 2 Banks Synchronous DRAM LVTTL
More results

Podobny opis - KM416S4030CT-F10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hynix Semiconductor
HY57V651620B HYNIX-HY57V651620B Datasheet
81Kb / 12P
   4 Banks x 1M x 16Bit Synchronous DRAM
HY57V641620HG-I HYNIX-HY57V641620HG-I Datasheet
145Kb / 12P
   4 Banks x 1M x 16Bit Synchronous DRAM
logo
Samsung semiconductor
K4S641632C SAMSUNG-K4S641632C Datasheet
1Mb / 42P
   1M x 16Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
logo
Hynix Semiconductor
HY5V66GF HYNIX-HY5V66GF Datasheet
208Kb / 11P
   4 Banks x 1M x 16Bit Synchronous DRAM
logo
List of Unclassifed Man...
TBS6416B4E ETC2-TBS6416B4E Datasheet
225Kb / 8P
   1M x 16Bit x 4 Banks synchronous DRAM
logo
Hynix Semiconductor
HY57V641620HG HYNIX-HY57V641620HG Datasheet
86Kb / 12P
   4 Banks x 1M x 16Bit Synchronous DRAM
logo
Samsung semiconductor
K4S641632F SAMSUNG-K4S641632F Datasheet
133Kb / 11P
   64Mbit SDRAM 1M x 16Bit x 4 Banks Synchronous DRAM LVTTL
K4S641632D SAMSUNG-K4S641632D Datasheet
115Kb / 11P
   64Mbit SDRAM 1M x 16Bit x 4 Banks Synchronous DRAM LVTTL
K4D64163HF SAMSUNG-K4D64163HF Datasheet
162Kb / 16P
   1M x 16Bit x 4 Banks Double Data Rate Synchronous DRAM
KM416S8030 SAMSUNG-KM416S8030 Datasheet
116Kb / 10P
   2M x 16Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com