Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC14551B Arkusz danych(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

Numer części MC14551B
Szczegółowy opis  Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14551B Arkusz danych(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC14551B Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14551B Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14551B Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14551B Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14551B Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14551B Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14551B Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14551B Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14551B Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
MC14551B
http://onsemi.com
7
TYPICAL RESISTANCE CHARACTERISTICS
Figure 10. VDD @ 7.5 V, VEE @ – 7.5 V
Figure 11. VDD @ 5.0 V, VEE @ – 5.0 V
350
300
250
200
150
100
50
0
- 8.0
- 10
- 6.0 - 4.0 - 2.0
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
Vin, INPUT VOLTAGE (VOLTS)
TA = 125°C
- 55
°C
350
300
250
200
150
100
50
0
- 8.0
- 10
- 6.0 - 4.0 - 2.0
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
Vin, INPUT VOLTAGE (VOLTS)
TA = 125°C
25
°C
25
°C
- 55
°C
700
600
500
400
300
200
100
0
- 8.0
- 10
- 6.0 - 4.0 - 2.0
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
Vin, INPUT VOLTAGE (VOLTS)
TA = 125°C
- 55
°C
25
°C
350
300
250
200
150
100
50
0
- 8.0
- 10
- 6.0 - 4.0 - 2.0
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
Vin, INPUT VOLTAGE (VOLTS)
TA = 25°C
VDD = 2.5 V
5.0 V
7.5 V
Figure 12. VDD @ 2.5 V, VEE @ – 2.5 V
Figure 13. Comparison at 25
_C, VDD @ – VEE


Podobny numer części - MC14551B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC14551B MOTOROLA-MC14551B Datasheet
250Kb / 9P
   Quad 2-Channel Analog Multiplezer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14551B ONSEMI-MC14551B Datasheet
115Kb / 12P
   Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
August, 2000 ??Rev. 4
MC14551B ONSEMI-MC14551B Datasheet
120Kb / 10P
   Quad 2?묬hannel Analog Multiplexer/Demultiplexer
June, 2006 ??Rev. 6
MC14551BCP ONSEMI-MC14551BCP Datasheet
115Kb / 12P
   Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
August, 2000 ??Rev. 4
MC14551BCP ONSEMI-MC14551BCP Datasheet
120Kb / 10P
   Quad 2?묬hannel Analog Multiplexer/Demultiplexer
June, 2006 ??Rev. 6
More results

Podobny opis - MC14551B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU4551B ROHM-BU4551B Datasheet
86Kb / 6P
   Quad 2-channel analog multiplexer / demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14551B ONSEMI-MC14551B Datasheet
115Kb / 12P
   Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
August, 2000 ??Rev. 4
MC14551B ONSEMI-MC14551B_06 Datasheet
120Kb / 10P
   Quad 2?묬hannel Analog Multiplexer/Demultiplexer
June, 2006 ??Rev. 6
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVC2G53 HITACHI-HD74ALVC2G53 Datasheet
115Kb / 14P
   2-channel Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G53 NXP-74LVC1G53 Datasheet
130Kb / 22P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 03-29 August 2007
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2GT53A RENESAS-HD74LV2GT53A Datasheet
95Kb / 10P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
HD74LV1GW53A RENESAS-HD74LV1GW53A_06 Datasheet
101Kb / 7P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
HD74LVC1G53 RENESAS-HD74LVC1G53 Datasheet
2Mb / 13P
   2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX4051F TOSHIBA-TC74LVX4051F_08 Datasheet
269Kb / 13P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2G53A RENESAS-HD74LV2G53A Datasheet
99Kb / 12P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com