Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QVS212CG470JDHT Arkusz danych(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

Numer części QVS212CG470JDHT
Szczegółowy opis  Standard packaging quantity
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Strona internetowa  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

QVS212CG470JDHT Arkusz danych(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  QVS212CG470JDHT Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc QVS212CG470JDHT Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitor -Electrical Characteristics Data-
16CUD02
RoHS compliance product
○QVS212CG470JDHT
250V 2012 CG/C0G 47pF +/- 5% t=0.95mmMAX
250V 0805 CG/C0G 47pF +/- 5% t=0.037inchMAX
部品特性は設置環境、測定条件等により変化する場合があります。本データをご使用される際は実際の製品特性に対する参考
データとしてご活用ください。また、本データは予告無く追加・削除及び変更を行う場合があります。ご注文の際は、納入仕様書の
ご確認をお願いします。
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the data at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.
1
10
100
1000
10000
500
1000
1500
2000
Frequency[MHz]
QVS212CG470JDHT
Ca pa cita nce Freq.
-10
-5
0
5
10
0
50
100
150
200
250
DC Bia s Volta ge[V]
QVS212CG470JDHT
DC Bia s Cha r.
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
500
1000
1500
2000
Frequency[MHz]
QVS212CG470JDHT
Impeda nce,ESR Freq.
ESR
Z
-10
-5
0
5
10
-55 -35 -15
5
25
45
65
85 105 125
Tempera ture[degreeC]
QVS212CG470JDHT
Ca pa cita nce Temp.


Podobny numer części - QVS212CG470JDHT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
QVS212CG470JD8T TAIYO-YUDEN-QVS212CG470JD8T Datasheet
398Kb / 3P
   High Frequency Medium-High Voltage MLCC for Telecommunications infrastructure and Industrial equipment / Medical devices
More results

Podobny opis - QVS212CG470JDHT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
EMK042CG1R3AD-W TAIYO-YUDEN-EMK042CG1R3AD-W Datasheet
287Kb / 2P
   Standard packaging quantity
TMK042CG4R1CD-W TAIYO-YUDEN-TMK042CG4R1CD-W Datasheet
287Kb / 2P
   Standard packaging quantity
HMK105CG560JV-F TAIYO-YUDEN-HMK105CG560JV-F Datasheet
315Kb / 2P
   Standard packaging quantity
HMK325C7475MN-TE TAIYO-YUDEN-HMK325C7475MN-TE Datasheet
331Kb / 2P
   Standard packaging quantity
JMK021BJ103KK-W TAIYO-YUDEN-JMK021BJ103KK-W Datasheet
289Kb / 2P
   Standard packaging quantity
EMK042CG5R8CD-W TAIYO-YUDEN-EMK042CG5R8CD-W Datasheet
286Kb / 2P
   Standard packaging quantity
EMK042CG1R5AD-W TAIYO-YUDEN-EMK042CG1R5AD-W Datasheet
287Kb / 2P
   Standard packaging quantity
TMK021CG060DK-W TAIYO-YUDEN-TMK021CG060DK-W Datasheet
285Kb / 2P
   Standard packaging quantity
TMK021CG030BK-W TAIYO-YUDEN-TMK021CG030BK-W Datasheet
285Kb / 2P
   Standard packaging quantity
GMK325BJ106MMHP TAIYO-YUDEN-GMK325BJ106MMHP Datasheet
311Kb / 2P
   Standard packaging quantity
HMJ107AB7102MAHT TAIYO-YUDEN-HMJ107AB7102MAHT Datasheet
287Kb / 2P
   Standard packaging quantity
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com