Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC14018B Arkusz danych(PDF) 3 Page - ON Semiconductor |
|
MC14018B Arkusz danych(HTML) 3 Page - ON Semiconductor |
3 / 5 page MC14018B http://onsemi.com 3 SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 5) (CL = 50 pF, TA = 25_C) Characteristic Symbol VDD Vdc All Types Unit Min Typ (Note 6) Max Output Rise and Fall Time tTLH, tTHL = (1.35 ns/pF) CL + 32 ns tTLH, tTHL = (0.6 ns/pF) CL + 20 ns tTLH, tTHL = (0.4 ns/pF) CL + 20 ns tTLH, tTHL 5.0 10 15 − − − 100 50 40 200 100 80 ns Propagation Delay Time Clock to Q tPLH, tPHL = (0.90 ns/pF) CL + 265 ns tPLH, tPHL = (0.36 ns/pF) CL + 102 ns tPLH, tPHL = (0.26 ns/pF) CL + 72 ns tPLH, tPHL 5.0 10 15 − − − 310 120 85 620 240 170 ns Reset to Q tPLH = (0.90 ns/pF) CL + 325 ns tPLH = (0.36 ns/pF) CL + 132 ns tPLH = (0.26 ns/pF) CL + 81 ns 5.0 10 15 − − − 370 150 100 740 300 200 ns Preset Enable to Q tPLH, tPHL = (0.90 ns/pF) CL + 325 ns tPLH, tPHL = (0.36 ns/pF) CL + 132 ns tPLH, tPHL = (0.26 ns/pF) CL + 81 ns 5.0 10 15 − − − 370 150 100 740 300 200 ns Setup Time Data (Pin 1) to Clock tsu 5.0 10 15 200 100 80 0 0 0 − − − ns Jam Inputs to Preset Enable 5.0 10 15 200 100 80 0 0 0 − − − ns Data (Jam Inputs)−to−Preset Enable Hold Time th 5.0 10 15 540 500 480 270 250 240 − − − ns Clock Pulse Width tWH 5.0 10 15 400 200 160 200 100 80 − − − ns Reset or Preset Enable Pulse Width tWH 5.0 10 15 290 130 110 145 65 55 − − − ns Clock Rise and Fall Time tTLH, tTHL 5.0 10 15 No Limit ns Clock Pulse Frequency fcl 5.0 10 15 − − − 2.5 6.5 8.0 1.25 3.25 4.0 MHz 5. The formulas given are for the typical characteristics only at 25 _C. 6. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance. Figure 1. Switching Time Waveforms ANY INPUT ANY OUTPUT 20 ns 20 ns 90% 50% 10% VDD VSS VOH VOL tPLH tPHL tTLH tTHL 90% 50% 10% |
Podobny numer części - MC14018B |
|
Podobny opis - MC14018B |