Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M27C64A-25F1TR Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

Numer części M27C64A-25F1TR
Szczegółowy opis  64K (8K x 8) UV EPROM and OTP ROM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C64A-25F1TR Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M27C64A-25F1TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
PLCC32 - 32 lead Plastic Leaded Chip Carrier - rectangular
PLCC
D
Ne
E1 E
1N
D1
Nd
CP
B
D2/E2
e
B1
A1
A
Symb
mm
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
2.54
3.56
0.100
0.140
A1
1.52
2.41
0.060
0.095
B
0.33
0.53
0.013
0.021
B1
0.66
0.81
0.026
0.032
D
12.32
12.57
0.485
0.495
D1
11.35
11.56
0.447
0.455
D2
9.91
10.92
0.390
0.430
E
14.86
15.11
0.585
0.595
E1
13.89
14.10
0.547
0.555
E2
12.45
13.46
0.490
0.530
e
1.27
0.050
N32
32
Nd
7
7
Ne
9
9
CP
0.10
0.004
PLCC32
Drawing is no to scale
10/11
M27C64A


Podobny numer części - M27C64A-25F1TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M27C64A-25F1TR STMICROELECTRONICS-M27C64A-25F1TR Datasheet
105Kb / 12P
   64 Kbit (8Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
March 1998
More results

Podobny opis - M27C64A-25F1TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M2764A STMICROELECTRONICS-M2764A Datasheet
109Kb / 10P
   NMOS 64K (8K x 8) UV EPROM
March 1995
logo
Hitachi Semiconductor
HN27512 HITACHI-HN27512 Datasheet
302Kb / 7P
   512K (64K X 8 BIT ) UV AND OTP EPROM
logo
STMicroelectronics
M27C801 STMICROELECTRONICS-M27C801 Datasheet
153Kb / 16P
   8 Mbit 1Mb x 8 UV EPROM and OTP EPROM
M27C801 STMICROELECTRONICS-M27C801_07 Datasheet
207Kb / 24P
   8 Mbit (1Mb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C801-100N1 STMICROELECTRONICS-M27C801-100N1 Datasheet
212Kb / 24P
   8 Mbit (1Mb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
September 2007 Rev 6
M27C512 STMICROELECTRONICS-M27C512_07 Datasheet
278Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C512-12C1 STMICROELECTRONICS-M27C512-12C1 Datasheet
403Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
logo
Microchip Technology
27C64 MICROCHIP-27C64 Datasheet
126Kb / 10P
   64K (8K x 8) CMOS EPROM
2004
logo
ATMEL Corporation
AT27C512R ATMEL-AT27C512R_07 Datasheet
406Kb / 15P
   512K (64K x 8) OTP EPROM
logo
AMIC Technology
A276308 AMICC-A276308 Datasheet
127Kb / 15P
   64K X 8 OTP CMOS EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com