Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SMAZ12 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Surge Components

Numer części SMAZ12
Szczegółowy opis  High surge capability
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SURGE [Surge Components]
Strona internetowa  http://www.surgecomponents.com
Logo SURGE - Surge Components

SMAZ12 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Surge Components

  SMAZ12 Datasheet HTML 1Page - Surge Components SMAZ12 Datasheet HTML 2Page - Surge Components SMAZ12 Datasheet HTML 3Page - Surge Components SMAZ12 Datasheet HTML 4Page - Surge Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image


Podobny numer części - SMAZ12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diodes Incorporated
SMAZ12 DIODES-SMAZ12 Datasheet
60Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18015 Rev. 9 - 2
SMAZ12 DIODES-SMAZ12 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
SMAZ12 DIODES-SMAZ12 Datasheet
369Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Vishay Siliconix
SMAZ12 VISHAY-SMAZ12 Datasheet
171Kb / 3P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev.B
logo
Diodes Incorporated
SMAZ12 DIODES-SMAZ12 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results

Podobny opis - SMAZ12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
MBR20020CT GENESIC-MBR20020CT Datasheet
450Kb / 3P
   High Surge Capability
MSRT100120A GENESIC-MSRT100120A Datasheet
415Kb / 3P
   High Surge Capability
1N1206AR GENESIC-1N1206AR Datasheet
741Kb / 3P
   High Surge Capability
MBR200100CTS GENESIC-MBR200100CTS Datasheet
384Kb / 3P
   High Surge Capability
1N1190R GENESIC-1N1190R Datasheet
705Kb / 3P
   High Surge Capability
1N3294AR GENESIC-1N3294AR Datasheet
485Kb / 3P
   High Surge Capability
1N4593R GENESIC-1N4593R Datasheet
722Kb / 3P
   High Surge Capability
1N6098R GENESIC-1N6098R Datasheet
355Kb / 3P
   High Surge Capability
FR12MR05 GENESIC-FR12MR05 Datasheet
728Kb / 3P
   High Surge Capability
FR16JR05 GENESIC-FR16JR05 Datasheet
747Kb / 3P
   High Surge Capability
FR16MR05 GENESIC-FR16MR05 Datasheet
746Kb / 3P
   High Surge Capability
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com