Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTB08-XXXTW Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Numer części BTB08-XXXTW
Szczegółowy opis  8A TRIACS
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BTB08-XXXTW Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button BTB08-XXXTW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BTB08-XXXTW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BTB08-XXXTW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BTB08-XXXTW Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BTB08-XXXTW Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BTB08-XXXTW Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BTB08-XXXTW Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics BTB08-XXXTW Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics BTB08-XXXTW Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
BTA08, BTB08 and T8 Series
7/11
Figure 15: D2PAK Package Mechanical Data
Figure 16: D2PAK Foot Print Dimensions
(in millimeters)
G
L
L3
L2
B
B2
E
2mm min.
FLAT ZONE
A
C2
D
R
A2
V2
C
A1
16.90
10.30
8.90
3.70
5.08
1.30
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.30
4.60
0.169
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.25
1.40
0.048 0.055
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.21
1.36
0.047
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.28 0.393
0.405
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85 0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
R
0.40
0.016
V2


Podobny numer części - BTB08-XXXTW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BTB08-XXXTW STMICROELECTRONICS-BTB08-XXXTW Datasheet
274Kb / 21P
   Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs
DS2114 - Rev 15 - August 2018
More results

Podobny opis - BTB08-XXXTW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
BTA08 UTC-BTA08_15 Datasheet
195Kb / 3P
   8A TRIACS
BTA08A UTC-BTA08A_15 Datasheet
200Kb / 4P
   8A TRIACS
BTB08A UTC-BTB08A Datasheet
187Kb / 4P
   8A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
ACJT8 JIEJIE-ACJT8 Datasheet
390Kb / 6P
   8A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
T810-600B TGS-T810-600B Datasheet
56Kb / 1P
   8A TRIACS
BTA08-600B TGS-BTA08-600B Datasheet
93Kb / 1P
   8A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
BTA08 JIEJIE-BTA08 Datasheet
589Kb / 5P
   8A TRIACs
logo
Unisonic Technologies
BTA08A UTC-BTA08A Datasheet
170Kb / 4P
   8A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JST08 JIEJIE-JST08 Datasheet
554Kb / 5P
   8A TRIACs
JST08I JIEJIE-JST08I Datasheet
562Kb / 5P
   8A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA08-600C TGS-BTA08-600C Datasheet
31Kb / 1P
   8A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com