Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCBM67S-K2M1-2J8L Arkusz danych(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCBM67S-K2M1-2J8L
Szczegółowy opis  Automotive Interior Lighting
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCBM67S-K2M1-2J8L Arkusz danych(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCBM67S-K2M1-2J8L Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
2015-08-20
6
Version 2.2
LCB M67S CoD blue Cx=0.2 / Cy=0.3
Color Chromaticity Groups 3) page 22
Farbortgruppen 3) Seite 22
Chromaticity Coordinate Groups 3) page 22
Farbortgruppen 3) Seite 22
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
2J
0.1784
0.2122
2K
0.1696
0.2132
2L
0.1637
0.2139
0.1823
0.2280
0.1735
0.2290
0.1677
0.2296
0.1842
0.2116
0.1784
0.2122
0.1696
0.2132
0.1882
0.2273
0.1823
0.2280
0.1735
0.2290
3J
0.1823
0.2280
3K
0.1735
0.2290
3L
0.1677
0.2296
0.1862
0.2437
0.1775
0.2447
0.1716
0.2454
0.1882
0.2273
0.1823
0.2280
0.1735
0.2290
0.1921
0.2431
0.1862
0.2437
0.1775
0.2447
4J
0.1862
0.2437
4K
0.1775
0.2447
4L
0.1716
0.2454
0.1902
0.2595
0.1814
0.2605
0.1756
0.2611
0.1921
0.2431
0.1862
0.2437
0.1775
0.2447
0.1960
0.2588
0.1902
0.2595
0.1814
0.2605
OHA04401
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
510
500
490
450
Cx
Cy
Cx
E
480
460
470
Cy
4J
2L
4K
3J
2K
2J
4L
3L
3K
8J
7L
5K
6L
5L
6J
5J
7K
6K
7J
8L
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
8K


Podobny numer części - LCBM67S-K2M1-2J8L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ams AG
LCBM67S-K2M2-2J8L-1-2 AMSCO-LCBM67S-K2M2-2J8L-1-2 Datasheet
1Mb / 24P
   LCB M67S CoD blue IB
Version 1.9 2022-08-04
More results

Podobny opis - LCBM67S-K2M1-2J8L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X OSRAM-LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet
1Mb / 26P
   Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com