Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1
Szczegółowy opis  Automotive Interior Lighting
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 26 page
background image
Version 1.0
LCW MVSG.EC
2014-02-21
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 110
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 110
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
5 ... 30
mA
Surge current
Stoßstrom
(t <= 10 μs; D = 0.005; TS = 25 °C)
IFM
300
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(TS = 25 °C)
VR
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)
VESD
8kV


Podobny numer części - LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCWMVSG.EC OSRAM-LCWMVSG.EC Datasheet
1Mb / 26P
   Small size high-flux LED for slim designs
More results

Podobny opis - LCWMVSG.EC-AZBZ-4R9T-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com