Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM2B-NZ Arkusz danych(PDF) 2 Page - AIMTEC

Numer części AM2B-NZ
Szczegółowy opis  2 Watt | DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM2B-NZ Arkusz danych(HTML) 2 Page - AIMTEC

  AM2B-NZ_16 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM2B-NZ_16 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM2B-NZ_16 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM2B-NZ_16 Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM2B-NZ_16 Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Series AM2B-NZ
2 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.G
2 of 5
North America only
General Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Switching frequency
100% load, nominal input
50
KHz
Operating temperature
-40 to + 85
oC
Storage temperature
-55 to + 125
oC
Maximum case temperature
100
oC
Cooling
Free Air Convection
Humidity
95
% RH
Case material
Plastic(UL94-V0)
Weight
3.8
g
Dimensions (L x W x H)
0.94 x 0.60 x 0.32 inches
23.86 x 15.24 x 8.00mm
MTBF
> 3,500,000 hours (MIL-HDBK -217F, Ground Benign, t=+25ºC)
Maximum soldering temperature
1.5mm from case for 10 seconds
300
oC
Safety Specifications
Parameters
Agency approvals
CE
Standards
EN 60601-1-1; EN 60601-1-2
Pin Out Specifications
Load Accuracy Tolerance Graph
Pin
Single
1
- V in
2
No Pin
3
No Pin
4
No Pin
5
No Pin
6
No Pin
7
NC
8
NC
9
+V out
10
-V out
11
No Pin
12
No Pin
13
No Pin
14
No Pin
15
No Pin
16
+V in
NC: not connected


Podobny numer części - AM2B-NZ_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM2B-NZ AIMTEC-AM2B-NZ_13 Datasheet
218Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results

Podobny opis - AM2B-NZ_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ_16 Datasheet
407Kb / 6P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-NZ AIMTEC-AM2GW-NZ_16 Datasheet
124Kb / 2P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_16 Datasheet
369Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2L-NZ AIMTEC-AM2L-NZ_16 Datasheet
168Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2S-Z AIMTEC-AM2S-Z_16 Datasheet
551Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ Datasheet
263Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2G-Z AIMTEC-AM2G-Z Datasheet
613Kb / 7P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2LP-NZ AIMTEC-AM2LP-NZ Datasheet
103Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2N-NZ AIMTEC-AM2N-NZ Datasheet
235Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GH-Z AIMTEC-AM2GH-Z_13 Datasheet
629Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_13 Datasheet
252Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com