Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM2G-4824DH30Z Arkusz danych(PDF) 5 Page - AIMTEC

Numer części AM2G-4824DH30Z
Szczegółowy opis  2 Watt | DC-DC Converter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM2G-4824DH30Z Arkusz danych(HTML) 5 Page - AIMTEC

  AM2G-4824DH30Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM2G-4824DH30Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM2G-4824DH30Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM2G-4824DH30Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM2G-4824DH30Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM2G-4824DH30Z Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AM2G-4824DH30Z Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AM2G-4824DH30Z Datasheet HTML 8Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Series AM2G-Z
2 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.N
5 of 8
North America only
Switching Frequency vs Input Voltage and Load
Pin Out Specification
Dimensions
N.C.: Not Connected
Control ON/OFF pin connection example:
MCU
Vcc-5V
CONVERTER
PIN 3
1N4148
1K
The voltage could be applied trough a limiting resistor and a switching diode. The converter is in a low power mode during
high level phase.
Pin
1000 & 3000VDC
Single
Dual
1
- V Input
- V Input
2
+ V Input
+ V Input
3
On/Off Control
On/Off Control
5
N.C.
N.C.
6
+ V Output
+ V Output
7
- V Output
Common
8
N.C.
- V Output
21.85
(0.85)
17.78
(0.70)
2.54
(0.10)
9.20
(0.36)
PRINTED
FACE
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
0.25
(0.01)
3.50
(0.14)
9.20
(0.38)
11.10
(0.44)
10.67
(0.42)
3.05
(0.12)
0.50
(0.02)


Podobny numer części - AM2G-4824DH30Z

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM2G-4824DH30Z AIMTEC-AM2G-4824DH30Z Datasheet
613Kb / 7P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results

Podobny opis - AM2G-4824DH30Z

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ_16 Datasheet
407Kb / 6P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-NZ AIMTEC-AM2GW-NZ_16 Datasheet
124Kb / 2P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_16 Datasheet
369Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2L-NZ AIMTEC-AM2L-NZ_16 Datasheet
168Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2S-Z AIMTEC-AM2S-Z_16 Datasheet
551Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ Datasheet
263Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2G-Z AIMTEC-AM2G-Z Datasheet
613Kb / 7P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2LP-NZ AIMTEC-AM2LP-NZ Datasheet
103Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2N-NZ AIMTEC-AM2N-NZ Datasheet
235Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GH-Z AIMTEC-AM2GH-Z_13 Datasheet
629Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_13 Datasheet
252Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com