Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM6GH-2405SZ Arkusz danych(PDF) 4 Page - AIMTEC

Numer części AM6GH-2405SZ
Szczegółowy opis  6 Watt | DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM6GH-2405SZ Arkusz danych(HTML) 4 Page - AIMTEC

  AM6GH-2405SZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM6GH-2405SZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM6GH-2405SZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM6GH-2405SZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM6GH-2405SZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Series AM6GH-Z
6 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.A
4 of 5
North America only
Derating
Free Air Convection
Safe Operating Area
- 40
020
40
60
0
20
40
60
80
100
100
- 20
80
Ambient Temperature º C
71C
71
85
50
EMI, external filter
L
12uH
C1
C4
DC/DC
Converter
+V input
-V input
+V output
Load
-V output
C3
C2
C6
C5
Vin
C1 & C2
C3 & C4
C5 & C6
24VDC
10µF/35V, MLCC
470pF/3KV, MLCC
-
48VDC
2.2µF/100V, MLCC
1000pF/3KV, MLCC
1000pF/3KV, MLCC


Podobny numer części - AM6GH-2405SZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM6GH-2405SZ AIMTEC-AM6GH-2405SZ Datasheet
229Kb / 5P
   Input / Output Isolation 1500 and 3000 VDC
More results

Podobny opis - AM6GH-2405SZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM6TI-Z AIMTEC-AM6TI-Z_16 Datasheet
378Kb / 4P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6TW-RVZ AIMTEC-AM6TW-RVZ Datasheet
403Kb / 3P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6TW-VZ AIMTEC-AM6TW-VZ Datasheet
400Kb / 3P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6Q-Z AIMTEC-AM6Q-Z_13 Datasheet
270Kb / 3P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6TW-Z AIMTEC-AM6TW-Z_13 Datasheet
288Kb / 5P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6CW-FZ AIMTEC-AM6CW-FZ_16 Datasheet
110Kb / 2P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6TW-RZ AIMTEC-AM6TW-RZ Datasheet
426Kb / 3P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6TW-RZ AIMTEC-AM6TW-RZ_16 Datasheet
258Kb / 3P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6TW-Z AIMTEC-AM6TW-Z Datasheet
490Kb / 5P
   6 Watt | DC-DC Converter
AM6Q-Z AIMTEC-AM6Q-Z Datasheet
261Kb / 3P
   6 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com