Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM30EW-4805DZ Arkusz danych(PDF) 6 Page - AIMTEC

Numer części AM30EW-4805DZ
Szczegółowy opis  30 Watt | DC-DC Converter
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM30EW-4805DZ Arkusz danych(HTML) 6 Page - AIMTEC

  AM30EW-4805DZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM30EW-4805DZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM30EW-4805DZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM30EW-4805DZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM30EW-4805DZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM30EW-4805DZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AM30EW-4805DZ Datasheet HTML 7Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Series AM30EW-Z
30 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.K
6 of 7
North America only
Recommended Circuits
C1
L
C2
100uF, 100V
12uH
1206, 470pF, 2KV
Conducted/Radiated Emissions
Dual Output
L
C1
C2
DC/DC
Converter
+V input
-V input
+V output
Common
Load
Load
-V output
Conducted/Radiated Emissions
Single Output
L
C1
C2
DC/DC
Converter
+V input
-V input
+V output
Load
-V output
Conducted/Radiated Emissions
Triple Output
L
C1
C2
DC/DC
Converter
+V input
-V input
+V output
Common
+Vaux
Output
-Vaux
Output
Load
Load
Load


Podobny numer części - AM30EW-4805DZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM30EW-4805DZ AIMTEC-AM30EW-4805DZ Datasheet
464Kb / 6P
   30 Watt | DC-DC Converter
More results

Podobny opis - AM30EW-4805DZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM30K-Z AIMTEC-AM30K-Z_16 Datasheet
400Kb / 4P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30K-NZ AIMTEC-AM30K-NZ Datasheet
373Kb / 3P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30K-IZ AIMTEC-AM30K-IZ_13 Datasheet
382Kb / 5P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30KW-IZ AIMTEC-AM30KW-IZ_13 Datasheet
496Kb / 5P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30EW-Z AIMTEC-AM30EW-Z Datasheet
464Kb / 6P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30K-Z AIMTEC-AM30K-Z Datasheet
445Kb / 4P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30K-NZ AIMTEC-AM30K-NZ_16 Datasheet
154Kb / 3P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30KW-I-Z AIMTEC-AM30KW-I-Z_16 Datasheet
500Kb / 5P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30K-IZ AIMTEC-AM30K-IZ Datasheet
512Kb / 5P
   30 Watt | DC-DC Converter
AM30KW-IZ AIMTEC-AM30KW-IZ Datasheet
456Kb / 5P
   30 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com