Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CXA1520-0000-000N0HP250H Arkusz danych(PDF) 10 Page - Cree, Inc

Numer części CXA1520-0000-000N0HP250H
Szczegółowy opis  XLamp LED
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CREE [Cree, Inc]
Strona internetowa  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CXA1520-0000-000N0HP250H Arkusz danych(HTML) 10 Page - Cree, Inc

Back Button CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 10Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 11Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 12Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 13Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0HP250H Datasheet HTML 14Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Copyright © 2013-2016 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, XLamp® and EasyWhite® are registered trademarks and the Cree logo is a
trademark of Cree, Inc. UL® and the UR logo are registered trademarks of UL LLC.
10
XLamp® CXa1520 LED
PErforMAnCE grouPs - ChroMAtiCity (t
J = 85 °C) - Continued
EasyWhite Color temperatures – 4-step
Code
CCt
x
y
50F
5000 K
0.3407
0.3459
0.3415
0.3586
0.3499
0.3654
0.3484
0.3521
40F
4000 K
0.3744
0.3685
0.3782
0.3837
0.3912
0.3917
0.3863
0.3758
35F
3500 K
0.3981
0.3800
0.4040
0.3966
0.4186
0.4037
0.4116
0.3865
30F
3000 K
0.4242
0.3919
0.4322
0.4096
0.4449
0.4141
0.4359
0.3960
27F
2700 K
0.4475
0.3994
0.4573
0.4178
0.4695
0.4207
0.4589
0.4021
Ansi White bins
Code
CCt
bin
Code
x
y
0e5
4000 K
5A0
.3670
.3578
.3702
.3722
.3825
.3798
.3783
.3646
5B0
.3702
.3722
.3736
.3874
.3869
.3958
.3825
.3798
5C0
.3825
.3798
.3869
.3958
.4006
.4044
.3950
.3875
5D0
.3783
.3646
.3825
.3798
.3950
.3875
.3898
.3716
Ansi White bins
Code
CCt
bin
Code
x
y
0e3
5000 K
3A0
.3371
.3490
.3451
.3554
.3440
.3427
.3366
.3369
3B0
.3376
.3616
.3463
.3687
.3451
.3554
.3371
.3490
3C0
.3463
.3687
.3551
.3760
.3533
.3620
.3451
.3554
3D0
.3451
.3554
.3533
.3620
.3515
.3487
.3440
.3427


Podobny numer części - CXA1520-0000-000N0HP250H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CXA1507 CREE-CXA1507 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507 CREE-CXA1507 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507-0000-000N00E40E8 CREE-CXA1507-0000-000N00E40E8 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507-0000-000N00E40E8 CREE-CXA1507-0000-000N00E40E8 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507-0000-000N00E40E8 CREE-CXA1507-0000-000N00E40E8 Datasheet
1Mb / 17P
   LED array expands Crees family of high flux, multi die arrays in a smaller
More results

Podobny opis - CXA1520-0000-000N0HP250H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CXB1512 CREE-CXB1512 Datasheet
2Mb / 20P
   XLamp LED
CXB2530 CREE-CXB2530 Datasheet
2Mb / 15P
   XLamp LED
CXA3590 CREE-CXA3590 Datasheet
2Mb / 23P
   XLamp LED
CXB1507 CREE-CXB1507 Datasheet
2Mb / 19P
   XLamp LED
CXB1816 CREE-CXB1816 Datasheet
2Mb / 15P
   XLamp LED
CXB3050 CREE-CXB3050 Datasheet
2Mb / 13P
   XLamp LED
CXB3070 CREE-CXB3070 Datasheet
2Mb / 13P
   XLamp LED
CXA1304 CREE-CXA1304 Datasheet
3Mb / 30P
   XLamp LED
CXA1510 CREE-CXA1510 Datasheet
2Mb / 27P
   XLamp LED
CXA1816 CREE-CXA1816 Datasheet
2Mb / 17P
   XLamp LED
CXB1304 CREE-CXB1304 Datasheet
3Mb / 22P
   XLamp LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com