Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SAR512P Arkusz danych(PDF) 8 Page - Rohm

Numer części 2SAR512P
Szczegółowy opis  PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR512P Arkusz danych(HTML) 8 Page - Rohm

  2SAR512P Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Datasheet
Part Number
2SAR512P
Package
MPT3
Unit Quantity
1000
Minimum Package Quantity
1000
Packing Type
Taping
Constitution Materials List
inquiry
RoHS
Yes
2SAR512P - Web Page
Distribution Inventory
Buy


Podobny numer części - 2SAR512P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SAR512P ROHM-2SAR512P Datasheet
226Kb / 5P
   Medium Power Transistors (−30V / −2A)
2SAR512P5 ROHM-2SAR512P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Medium Power Transistors(-30V/-2A)
2SAR512PFRA ROHM-2SAR512PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor(-30V/-2A)
2SAR512P ROHM-2SAR512P_09 Datasheet
226Kb / 5P
   Medium Power Transistors (−30V / −2A)
More results

Podobny opis - 2SAR512P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SAR512RHZG ROHM-2SAR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR512R ROHM-2SAR512R Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
2SCR512R ROHM-2SCR512R Datasheet
1Mb / 7P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR512RHZG ROHM-2SCR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
358Kb / 7P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR574D ROHM-2SAR574D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR553R ROHM-2SAR553R Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR542F3TR ROHM-2SAR542F3TR Datasheet
722Kb / 7P
   PNP -3.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR293P ROHM-2SAR293P_13 Datasheet
428Kb / 8P
   PNP -1.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR562F3 ROHM-2SAR562F3 Datasheet
365Kb / 8P
   PNP -6A -30V Middle Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com