Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC12033AD Arkusz danych(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

Numer części MC12033AD
Szczegółowy opis  MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12033AD Arkusz danych(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC12033AD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12033AD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12033AD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12033AD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MC12033A MC12033B
3
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
Figure 4. Input Signal Amplitude versus Input Frequency
+15.0
+10.0
+5.0
0
–5.0
–10.0
–15.0
–20.0
–25.0
–30.0
–35.0
–40.0
–45.0
–50.0
+1250.0
+0.71
+1.25
+2.25
+4.00
+7.10
+12.8
+22.5
+40.0
+71.0
+125.0
+225.0
+400.0
+710.0
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
FREQUENCY (MHz)
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
FREQUENCY (MHz)
0
400
800
1200
1600
2000
Figure 5. Output Amplitude versus Input Frequency
Operating
Window
Divide Ratio = 64; VCC = 5.0 V; TA = 25°C


Podobny numer części - MC12033AD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC1203 MOTOROLA-MC1203 Datasheet
192Kb / 4P
   6-INPUT GATES
MC120348BP MOTOROLA-MC120348BP Datasheet
84Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12034A MOTOROLA-MC12034A Datasheet
84Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12034AD MOTOROLA-MC12034AD Datasheet
84Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12034AP MOTOROLA-MC12034AP Datasheet
84Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
More results

Podobny opis - MC12033AD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC12034A MOTOROLA-MC12034A Datasheet
84Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12025 MOTOROLA-MC12025 Datasheet
73Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022LVA MOTOROLA-MC12022LVA Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12028A MOTOROLA-MC12028A Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12054A MOTOROLA-MC12054A Datasheet
82Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 LOW POWER DUAL MODULUS PRESCALER
MC12023 MOTOROLA-MC12023 Datasheet
67Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12075 MOTOROLA-MC12075 Datasheet
74Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12509 LANSDALE-ML12509 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
ML12509 LANSDALE-ML12509_08 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
ML12013 LANSDALE-ML12013_08 Datasheet
5Mb / 15P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com