Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC12100P Arkusz danych(PDF) 3 Page - Motorola, Inc |
|
MC12100P Arkusz danych(HTML) 3 Page - Motorola, Inc |
3 / 7 page MC12100 3 MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA DC CHARACTERISTICS (VCC = 5.0 V ±5%; RX = 2.4 kΩ; RY = 1.5 kΩ; CB = 0.001 µF, unless otherwise noted.) 0 °C 25 °C 75 °C Characteristic Symbol Min Max Min Typ Max Min Max Unit Condition Supply Current ICC 75 120 65 90 110 80 135 mA EBT = EBE = VCC (ECL, TTL) Output Low Voltage, TTL VOLT - - - - 0.5 - - V FS = GND Output High Voltage, TTL VOHT - - 2.4 - - - V FS = GND Output Low Voltage, ECL VOLE - - 3.0 - 3.4 - - V VCC = 5.0V, RL = 50Ω, VT = 3.0V Output High Voltage, ECL VOHE - - 3.9 - 4.19 - - V VCC = 5.0V, RL = 50Ω, VT = 3.0V EBT Input Low Current IILT - - - - 400 - - µA VIN = 0.4V EBT Input High Current IIHT - - - - 20 - - µA VIN = 2.7V - - - - 100 - - µA VIN = 7.0V EBE Input High Current IINHE - - - - 250 - - µA VIN = 4.19V EBE Input Low Current IINLE - - 1.0 - - - - µA VIN = 3.05V FS Input, Max “L” Level VILS - - - - 1.2 - - V VCC = 5.0V FS Input, “Medium” Level VIMS - - 2.0 - 3.0 - - V VCC = 5.0V FS Input, Min “H” Level VIHS - - 3.8 - - - - V VCC = 5.0V EBT Input Low Voltage VILT - 0.8 - - 0.8 - 0.8 V EBT Input High Voltage VIHT 2.0 - 2.0 - - 2.0 - V EBE Input High Voltage VIHE - - 3.87 - 4.19 - - V VCC = 5.0V EBE Input Low Voltage VILE - - 3.05 - 3.52 - - V VCC = 5.0V VC Input Voltage, VC = VCC ÷ 2 VLM - - ±1.1 ±1.3 ±1.5 - - V VCC = 5.0V CB Output Voltage VCB - - 2.35 2.50 2.65 - - V VCC = 5.0V AC CHARACTERISTICS (VCC = 5.0 V; RX = 2.4 kΩ; RY = 1.5 kΩ; CB = 0.001 µF; VT = 3.0 V, unless otherwise noted.) 0 °C 25 °C 75 °C Characteristic Symbol Min Max Min Typ Max Min Max Unit Condition Center Frequency (VVC – VCB = 0V) FO - - 180 200 220 - - MHz VCC = +2.0V VEE = –3.0V Frequency Range (VC = 1/2 VCC ±1.5V, VCC = 5.0V) FMAX – FMIN - - 85 100 115 - - MHz FOE/FOE/FSE/FSE Rise Time trE - - 0.5 - 2.4 - - ns FOE/FOE/FSE/FSE Fall Time tfE - - 0.5 - 2.4 - - ns Reset Time TTT - - - - 35 - - ns EBT XFST Reset Time TTO - - - - 25 - - ns EBT XFOE/FOE Reset Time TTS - - - - 30 - - ns EBT XFSE/FSE Reset Time TET - - - - 37 - - ns EBE XFST Reset Time TEO - - - - 12 - - ns EBE XFOE/FOE Reset Time TES - - - - 25 - - ns EBE XFSE/FSE NOTE: Loading: ECL = 50 Ω to VT; TTL = 500 Ω, 50 pF |
Podobny numer części - MC12100P |
|
Podobny opis - MC12100P |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |