Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FMA2A Arkusz danych(PDF) 6 Page - Rohm

Numer części FMA2A
Szczegółowy opis  Emitter common Dual digital transistors
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

FMA2A Arkusz danych(HTML) 6 Page - Rohm

  FMA2A Datasheet HTML 1Page - Rohm FMA2A Datasheet HTML 2Page - Rohm FMA2A Datasheet HTML 3Page - Rohm FMA2A Datasheet HTML 4Page - Rohm FMA2A Datasheet HTML 5Page - Rohm FMA2A Datasheet HTML 6Page - Rohm FMA2A Datasheet HTML 7Page - Rohm FMA2A Datasheet HTML 8Page - Rohm FMA2A Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
EMA2 / UMA2N / FMA2A
     
Datasheet
l
lDimensions
                                                                                           
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
6/7
20151001 - Rev.002


Podobny numer części - FMA2A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
FMA2A ROHM-FMA2A Datasheet
73Kb / 3P
   Emitter common (dual digital transistors)
FMA2A ROHM-FMA2A Datasheet
444Kb / 7P
   PNP -100mA -50V Complex Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
FMA2A ROHM-FMA2A Datasheet
444Kb / 7P
   Built-In Biasing Resistors, R1 = R2 = 47kW.
FMA2AT148 ROHM-FMA2AT148 Datasheet
444Kb / 7P
   PNP -100mA -50V Complex Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
More results

Podobny opis - FMA2A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
EMA11 ROHM-EMA11 Datasheet
61Kb / 2P
   Emitter common (dual digital transistors)
FMG9A ROHM-FMG9A Datasheet
76Kb / 2P
   Emitter common (dual digital transistors)
EMA5 ROHM-EMA5 Datasheet
1Mb / 11P
   Emitter common Dual digital transistors
UMA2N ROHM-UMA2N Datasheet
73Kb / 3P
   Emitter common (dual digital transistors)
UMG2N ROHM-UMG2N Datasheet
71Kb / 3P
   Emitter common (dual digital transistors)
FMG5A ROHM-FMG5A Datasheet
72Kb / 4P
   Emitter common (dual digital transistors)
logo
Unisonic Technologies
UG4J UTC-UG4J_07 Datasheet
103Kb / 2P
   EMITTER COMMON (DUAL DIGITAL TRANSISTORS)
logo
Rohm
EMS1 ROHM-EMS1 Datasheet
42Kb / 3P
   Emitter common (dual digital transistors)
UMG3N ROHM-UMG3N Datasheet
67Kb / 3P
   Emitter common (dual digital transistors)
UMA7N ROHM-UMA7N Datasheet
69Kb / 3P
   Emitter common (dual digital transistors)
EMG2 ROHM-EMG2 Datasheet
1Mb / 11P
   Emitter common (dual digital transistors)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com