Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD8646WARZ-RL Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
AD8646WARZ-RL Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Devices |
4 / 18 page AD8646/AD8647/AD8648 Data Sheet Rev. F | Page 4 of 18 Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit NOISE PERFORMANCE Peak-to-Peak Noise en p-p 0.1 Hz to 10 Hz 2.3 μV Voltage Noise Density en f = 1 kHz 8 nV/√Hz f = 10 kHz 6 nV/√Hz Channel Separation CS f = 10 kHz −115 dB f = 100 kHz −110 dB Total Harmonic Distortion Plus Noise THD + N V p-p = 0.1 V, RL = 600 Ω, f = 25 kHz, TA = 25°C AV = +1 0.010 % AV = −10 0.021 % |
Podobny numer części - AD8646WARZ-RL |
|
Podobny opis - AD8646WARZ-RL |