Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL345-EP Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL345-EP
Szczegółowy opis  ADXL345-EP
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
Enhanced Product
ADXL345-EP
Rev. B | Page 7 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
150
100
50
0
–50
–100
–150
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 3. X-Axis Zero g Offset vs. Temperature—
Eight Parts in Sockets, VS = 3.6 V
150
100
50
0
–50
–100
–150
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 4. Y-Axis Zero g Offset vs. Temperature—
Eight Parts in Sockets, VS = VDDI/O = 3.6 V
250
200
150
100
50
0
–50
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 5. Z-Axis Zero g Offset vs. Temperature—
Eight Parts in Sockets, VS = VDDI/O = 3.6 V
150
100
50
0
–50
–100
–150
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 6. X-Axis Zero g Offset vs. Temperature—
Eight Parts in Sockets, VS = 2.5 V
150
100
50
0
–50
–100
–150
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 7. Y-Axis Zero g Offset vs. Temperature—
Eight Parts Soldered to PCB, VS = VDD I/O = 2.5 V
100
0
150
250
200
50
–50
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 8. Z-Axis Zero g Offset vs. Temperature—
Eight Parts Soldered to PCB, VS = VDD I/O = 2.5 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl