Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL345TCCZ-EP Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXL345TCCZ-EP
Szczegółowy opis  ADXL345-EP
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 9 page
background image
Enhanced Product
ADXL345-EP
Rev. B | Page 9 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
BOTTOM VIEW
TOP VIEW
END VIEW
SEATING
PLANE
1.00
0.95
0.85
5.00
BSC
3.00
BSC
PAD A1
CORNER
0.79
0.74
0.69
1
6
7
8
14
13
0.80
BSC
1.01
1.50
0.49
0.50
0.49
0.813 × 0.50
Figure 12. 14-Terminal Land Grid Array [LGA]
(CC-14-1)
Solder Terminations Finish Is Au over Ni
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Measurement
Range (g)
Specified
Voltage (V)
Temperature
Range
Package Description
Package
Option
ADXL345TCCZ-EP
±2, ±4, ±8, ±16
2.5
−55°C to +105°C
14-Terminal Land Grid Array [LGA]
CC-14-1
ADXL345TCCZ-EP-RL7
±2, ±4, ±8, ±16
2.5
−55°C to +105°C
14-Terminal Land Grid Array [LGA]
CC-14-1
ADXL345TCCZ-EP-RL
±2, ±4, ±8, ±16
2.5
−55°C to +105°C
14-Terminal Land Grid Array [LGA]
CC-14-1
1
Z = RoHS Compliant Part.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl