Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

E-1072-128 Arkusz danych(PDF) 2 Page - ETAL Group

Numer części E-1072-128
Szczegółowy opis  Nennspannung DC 24 V (19,2...36 V)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETAL [ETAL Group]
Strona internetowa  http://www.etalgroup.com
Logo ETAL - ETAL Group

E-1072-128 Arkusz danych(HTML) 2 Page - ETAL Group

  E-1072-128 Datasheet HTML 1Page - ETAL Group E-1072-128 Datasheet HTML 2Page - ETAL Group E-1072-128 Datasheet HTML 3Page - ETAL Group E-1072-128 Datasheet HTML 4Page - ETAL Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Elektronik-Schutzschaltrelais E-1072-128
www.e-t-a.de
Elektronik-Schutzschaltrelais E-1072-128
1646
2
5
Maßbild
Technische Daten (TU = 25 °C, UB = DC 24 V)
Technische Daten (TU = 25 °C, UB = DC 24 V)
8
Tragschiene
nach DIN 50022-35
114
22,5
Bestellnummernschlüssel
Typennummer
E-1072
Schutzschaltrelais
Ausführung
128
Verbraucher - Nennspannung
DC 24 V
Nennstrom
3 A
E-1072
- 128 - DC 24 V - 3 A
Leckstrom (US = »0«)
typ.< 1 mA
Freilaufbeschaltung
Freilaufdiode im Gerät integriert
Laststrommessung
(Kl. S+: Shunt +/Kl. S-: Shunt-)
kein Auftrennen des Lastkreises erforder-
lich, da ein Messshunt IN = 3 A: 0,1
Ω/1 % im Gerät integriert ist Messung
mit Voltmeter an
Kl. S+-Kl. S- (300 mV = IN)
Trennung des Lastkreises erfolgt zweipolig (Relaiskontakte)
l
durch Handbetätigung des
ROTEN Knopfes
l
ca. 250 ms nach elektronischer
Überlast- bzw. Kurzschlussabschal-
tung (»OFF«)
Steuerkreis
Ansteuerung »In/Ctrl«
internes Kleinsignalrelais im
Steuereingang (Freilaufdiode integriert)
Steuerspannung US
»0« : 0...2,4 V
»1« : 18...32 V
Steuerstrom IS
typ. 5...10 mA
Schaltfrequenz fmax
10 Hz
Ansteuermeldung
(US=»1«)
»In/Ctrl« (LED GELB) leuchtet, wenn
der Steuerstrom fließt
Schutz
Verpolschutz (Diode), Überspannungs-
schutz (Varistor)
Fehlermeldungen, Fehlerindikation
»Störung«
Summenfehlermeldung
Potentialfreier Relaiskontakt,
(Ruhestromprinzip) DC 30 V/5 mA...1 A
Fehlerbilder »Störung«
Relaiskontakt »Störung« offen
l
Drahtbruch im Lastkreis
l
Laststrom < 30 mA
l
Weitere Fehler (Erdschluss im
Lastkreis oder interner Fehler)
l
Überlast/Kurzschluss (= »Err2«)
l
LED ROT »Error« leuchtet
l
LED GRÜN »O.K.« leuchtet nicht
Meldeverzögerung
typ. 1 ms
»Err2«
Fehlermeldung Schutzschalter
Potentialfreier Signalkontakt,
DC 30 V/5 mA....1 A
Fehlerbilder »Err2«
Signalkontakt »Err2« geschlossen
l
Überlast bzw. Kurzschluss
im Lastkreis
l
LED ROT »Error« leuchtet
l
LED GRÜN »O.K.« leuchtet nicht
l
Relaiskontakt »Störung« offen
l
ROTER Knopf »OFF«
l
Reset erforderlich
l
2-polige galvanische Trennung
im Lastkreis
l
bei Handabschaltung des Gerätes
»OFF«
l
Verpolung von UB (keine LED leuchtet)
»Betrieb«
mit Betriebsmeldung »Betrieb«
Potentialfreier Relaiskontakt
DC 30 V/5 mA...1 A
Funktion »Betrieb«
Relaiskontakt geschlossen,
wenn ILAST > 30 mA Relaiskontakt
geöffnet, bei Drahtbruch im Ein-
Zustand und nach Auslösen des
Schutzschalters
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur
0...50 °C (ohne Betauung)
Lagertemperatur
-20...70 °C
Anschlussklemmen
COMBICON MSTBO 2,5/4 1x2,5 mm2
max. 16-pol.
Vorsicherung für
Schutzschaltrelais
entfällt, da eigenes Fail-safe-
Element mit VDE-Zulassung für den
Geräteschutz integriert ist.
Gehäusewerkstoff
> PA 66-FR <
Gehäusebefestigung
Schnappbefestigung auf Hutschiene
DIN 50022-35
Vibrationsfestigkeit
3 g, Prüfungen nach IEC 60068-2-6
Test Fc
Schutzart
Gehäuse IP20 DIN 40050
Klemmen IP20 DIN 40050
EMV-Anforderungen
EMV-Richtlinie, CE-Kennz.
Störaussendung EN 61000-6-3
Störfestigkeit EN 61000-6-2
Einbaumaße (BxHxT)
22,5 x 99 x 122 mm
Gewicht
ca. 130 g


Podobny numer części - E-1072-128

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ETAL Group
E-1072-100 ETAL-E-1072-100 Datasheet
177Kb / 4P
   PLC controllable electronic switching amplifier (max. 3 A) with additional protective and control functions for DC 24 V loads (e.g.solenoids, magnetic brakes, electromagnetic clutches, monitoring and indicator lamps).
More results

Podobny opis - E-1072-128

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ETAL Group
E-1072-220 ETAL-E-1072-220 Datasheet
206Kb / 4P
   Voltage rating DC 24 V (19.2...36 V)
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PESD2442L002 LEIDITECH-PESD2442L002 Datasheet
1Mb / 5P
   Maximum allowable continuous DC voltage V DC 24 V
logo
Vishay Siliconix
SIC431 VISHAY-SIC431_V01 Datasheet
2Mb / 23P
   3 V to 24 V Input, 24 A microBUCK짰 DC/DC Converter
01-Jan-2022
logo
Vicor Corporation
V28B3V3C75B VICOR-V28B3V3C75B Datasheet
761Kb / 11P
   DC input range 9 - 36 V
V24C3V3H50BL VICOR-V24C3V3H50BL Datasheet
855Kb / 15P
   DC input range 18 - 36 V
logo
Texas Instruments
PTMA403033 TI-PTMA403033_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   10-W, 36-V to 75-V INPUT, 1500-V ISOLATION, DC/DC CONVERTERS
PTMA403033 TI-PTMA403033 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   10-W, 36-V to 75-V INPUT, 1500-V ISOLATION, DC/DC CONVERTERS
logo
Rohm
BD62130AEFJ ROHM-BD62130AEFJ Datasheet
1Mb / 19P
   36 V 1ch DC Brush Motor Drivers
28.Jan.2019 Rev.001
logo
PHOENIX CONTACT
2701483 PHOENIX-2701483 Datasheet
69Kb / 4P
   Input simulator (available as 24 V AC or 24 V DC model)
logo
BELIMO AIRCONTROLS (USA...
AKRB24-IP BELIMO-AKRB24-IP Datasheet
171Kb / 1P
   Nominal voltage AC/DC 24 V
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com