Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL355BEZ Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL355BEZ
Szczegółowy opis  Hermetic package offers excellent long-term stability
Pobierz  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
Data Sheet
ADXL354/ADXL355
Rev. 0 | Page 7 of 42
Test Conditions/
I2C_HS = 0 (Fast Mode)
I2C_HS = 1 (High Speed Mode)
Parameter
Symbol
Comments
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
AC INPUT LEVELS
SCLK Frequency
0
1
0
3.4
MHz
SCL High Time
tHIGH
260
60
ns
SCL Low Time
tLOW
500
160
ns
Start Setup Time
tSUSTA
260
160
ns
Start Hold Time
tHDSTA
260
160
ns
SDA Setup Time
tSUDAT
50
10
ns
SDA Hold Time
tHDDAT
0
0
ns
Stop Setup Time
tSUSTO
260
160
ns
Bus Free Time
tBUF
500
ns
SCL Input Rise Time
tRCL
120
80
ns
SCL Input Fall Time
tFCL
120
80
ns
SDA Input Rise Time
tRDA
120
160
ns
SDA Input Fall Time
tFDA
120
160
ns
Width of Spikes to
Suppress
tSP
Not shown in Figure 4
50
10
ns
AC OUTPUT LEVELS
Propagation Delay
CLOAD = 500 pF
Data
tVDDAT
97
450
27
135
ns
Acknowledge
tVDACK
450
ns
Output Fall Time
tF
Not shown in Figure 4
20 × (VDD/5.5)
120
ns
tSUDAT
tHDDAT
tHDSTA
tLOW
tHIGH
tBUF
tSUSTO
tSUSTA
tVDACK
SDA
SCL
tRCL
tFCL
tFDA
tRDA
tSUSTA
tVDDAT
tVDDAT
Figure 4. I2C Interface Timing Diagram




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl