Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CD5.241-S1 Arkusz danych(PDF) 8 Page - PULS GmbH

Numer części CD5.241-S1
Szczegółowy opis  DC/DC Converter
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PULS [PULS GmbH]
Strona internetowa  http://www.pulspower.com/
Logo PULS - PULS GmbH

CD5.241-S1 Arkusz danych(HTML) 8 Page - PULS GmbH

Back Button CD5.241-S1 Datasheet HTML 4Page - PULS GmbH CD5.241-S1 Datasheet HTML 5Page - PULS GmbH CD5.241-S1 Datasheet HTML 6Page - PULS GmbH CD5.241-S1 Datasheet HTML 7Page - PULS GmbH CD5.241-S1 Datasheet HTML 8Page - PULS GmbH CD5.241-S1 Datasheet HTML 9Page - PULS GmbH CD5.241-S1 Datasheet HTML 10Page - PULS GmbH CD5.241-S1 Datasheet HTML 11Page - PULS GmbH CD5.241-S1 Datasheet HTML 12Page - PULS GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
CD5.241-S1
CD-Series
DC/DC Converter 24V, 5A
7. EFFICIENCY AND POWER LOSSES
Input 24Vdc
Efficiency
typ.
90.2%
at 24V, 5A
Power losses
typ.
1.1W
at no output load
typ.
6.6W
at 24V, 2.5A
typ.
13.3W
at 24V, 5A
typ.
16.7W
at 24V, 6A
Fig. 7-1
Efficiency vs. output current at 24V,
typ.
Fig. 7-2
Losses vs. output current at 24V,
typ.
Efficiency
1
86
88
90
85
91%
8/23
6A
24
5
Output Current
3
87
89
Power Losses
01
2
45
6A
0
3
9
15
18W
Output Current
6
3
12
Fig. 7-3
Efficiency vs. input voltage at 24V,
5A, typ.
Fig. 7-4
Losses vs. input voltage at 24V, 5A,
typ.
Efficiency
18
20
22
26
28
32Vdc
91%
88.5
89.5
90.5
90.0
89.0
88.0
24
30
Input Voltage
Power Losses
0
3
6
9
12
15
18W
18
20
24
26
28
32Vd
Input Voltage
22
30
c
Mar. 2016 / Rev. 1.5 DS-CD5.241-S1-EN
All parameters are specified at 24V, 5A, 24Vdc input voltage, 25°C ambient and after a 5 minutes run-in time unless otherwise noted.
www.pulspower.com Phone +49 89 9278 0
Germany


Podobny numer części - CD5.241-S1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PULS GmbH
CD5.241-L1 PULS-CD5.241-L1 Datasheet
546Kb / 21P
   DC/DC Converter
More results

Podobny opis - CD5.241-S1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wall Industries,Inc.
JF48S12-1250 WALL-JF48S12-1250 Datasheet
766Kb / 15P
   DC/DC Converter
JFW24S15-1000 WALL-JFW24S15-1000 Datasheet
1Mb / 16P
   DC/DC Converter
logo
Power Mate Technology C...
DFEC40W P-DUKE-DFEC40W_14 Datasheet
325Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
DFEC60 P-DUKE-DFEC60_14 Datasheet
321Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
FKC08 P-DUKE-FKC08_14 Datasheet
582Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
UFEC15W P-DUKE-UFEC15W_14 Datasheet
521Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
URED20W P-DUKE-URED20W_14 Datasheet
543Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
SDH03W P-DUKE-SDH03W_14 Datasheet
436Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
SDS02 P-DUKE-SDS02_14 Datasheet
701Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
FKC15W P-DUKE-FKC15W_14 Datasheet
315Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
LCD15W P-DUKE-LCD15W_14 Datasheet
442Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com