Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

744902047 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 744902047
Szczegółowy opis  Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744902047 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744902047 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744902047 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bezeichnung :
description :
Größe / size 0603
A
1,6 ± 0,1
mm
B
0,8 ± 0,1
mm
C
0,45 ± 0,1
mm
D
0,3 ± 0,2
mm
E
0,6 - 0,8
mm
F
0,8 - 0,9
mm
G
1,8 - 2,2
mm
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
Güte Q /
Q factor
Güte Q /
Q factor
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-frequency
33%
+20°C
Al2O3
AWe
Version 2
05-08-17
AWe
Version 1
04-10-11
Name
Änderung / modification
Datum / date
G Eigenschaften / general specifications:
300 MHz
∆T = 30 K
300 MHz
min.
RDC
min.
L
RDC
0,18
300
HP 8753D für/for SRF
HP 4287A + 16196Bfür/for L und/and Q/ RDC
IDC
typ.
max.
Testbedingungen /
test conditions
typ.
Q
15
300 MHz
Q
GHz
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C ...+ 125°C
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
Dünnfilm-SMD-Induktivität WE-TCI
Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
nH
19,59
Geprüft / checked
5
SRF
D Prüfgeräte / test equipment:
..........................................................................
........................................................................
........................................................................
Würth Elektronik
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2005-08-17
max.
mA
Artikelnummer / part number:
Kunde / customer :
744902047
Sn
Ag + Cu
Basismaterial / base material:
http://www.we-online.com
Datum / date
..........................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 -3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
E Testbedingungen/ test conditions:
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Umgebungstemperatur / temperature:
0,20
± 0.1nH
4,7
Kunde / customer
Freigabe erteilt / general release:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C ...+ 85°C
Lagerbedingungen / storage conditions: -10°C …+ 40°C
30 … 70% RH
F Werkstoffe & Zulassungen/ material & approvals
Terminal electrode:
Conductor:
F
E
G
Land Pattern
Bottom View
B
A
B
C
A
D
D
A
D
D
Top View
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 2


Podobny numer części - 744902047

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744902010 WURTH-744902010 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744902012 WURTH-744902012 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744902015 WURTH-744902015 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744902018 WURTH-744902018 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744902027 WURTH-744902027 Datasheet
140Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
More results

Podobny opis - 744902047

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744902012 WURTH-744902012 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744902039 WURTH-744902039 Datasheet
112Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744902115 WURTH-744902115 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744900012 WURTH-744900012 Datasheet
908Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744901047 WURTH-744901047 Datasheet
968Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744901062 WURTH-744901062 Datasheet
463Kb / 6P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
001.001
744901072 WURTH-744901072 Datasheet
452Kb / 6P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
001.000
744901010 WURTH-744901010 Datasheet
965Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744900039 WURTH-744900039 Datasheet
909Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744900010 WURTH-744900010 Datasheet
936Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744900027 WURTH-744900027 Datasheet
907Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com