Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT54AW Arkusz danych(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

Numer części BAT54AW
Szczegółowy opis  Schottky Barrier Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BAT54AW Arkusz danych(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  BAT54AW Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BAT54AW Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BAT54AW Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BAT54AW Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BAT54AW
www.onsemi.com
3
100
0.0
0.1
VF, FORWARD VOLTAGE (V)
0.2
0.3
0.4
0.5
10
1.0
0.1
85
°C
10
0
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
1.0
0.1
0.01
0.001
510
15
20
25
14
0
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
12
4
2
0
510
15
30
Figure 2. Forward Voltage
Figure 3. Leakage Current
Figure 4. Total Capacitance
−40
°C
25
°C
TA = 150°C
TA = 125°C
TA = 85°C
TA = 25°C
0.6
−55
°C
150
°C
125
°C
100
1000
30
25
20
6
8
10


Podobny numer części - BAT54AW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
BAT54AW PANJIT-BAT54AW Datasheet
121Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
logo
Diode Semiconductor Kor...
BAT54AW DSK-BAT54AW Datasheet
219Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
Rectron Semiconductor
BAT54AW RECTRON-BAT54AW Datasheet
92Kb / 2P
   SOT-323 SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
BAT54AW FUTUREWAFER-BAT54AW Datasheet
2Mb / 21P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
07-FEB-2022 V 2.2
logo
Unisonic Technologies
BAT54AW UTC-BAT54AW Datasheet
165Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER (DUAL) DIODES
More results

Podobny opis - BAT54AW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Formosa MS
FM0520-M FORMOSA-FM0520-M Datasheet
80Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Chip Schottky Barrier Diodes
logo
Leshan Radio Company
MMBD101LT1 LRC-MMBD101LT1 Datasheet
52Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes
RB721Q LRC-RB721Q Datasheet
20Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
ON Semiconductor
BAT54AWT1 ONSEMI-BAT54AWT1 Datasheet
49Kb / 4P
   Schottky Barrier Diodes
October, 2005 ??Rev. 1
logo
TRANSYS Electronics Lim...
RB420D TEL-RB420D Datasheet
72Kb / 1P
   Schottky barrier Diodes
RB520S-30 TEL-RB520S-30 Datasheet
90Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
RB521S-30 TEL-RB521S-30 Datasheet
88Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
RB751G-40 TEL-RB751G-40 Datasheet
99Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
logo
E-Tech Electronics LTD
BAT54RCLT1 ETL-BAT54RCLT1 Datasheet
78Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com