Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAR16-1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BAR16-1
Szczegółowy opis  Silicon PIN Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAR16-1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  BAR16-1 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAR16-1 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAR16-1 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAR16-1 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAR16-1 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAR16-1 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAR16-1 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2007-04-19
2
BAR1.../BAR61...
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
DC Characteristics
Reverse current
VR = 50 V
VR = 100 V
IR
-
-
-
-
100
1000
nA
Forward voltage
IF = 100 mA
VF
-
1.05
1.25
V
AC Characteristics
Diode capacitance
VR = 0 V, f = 100 MHz
VR = 50 V, f = 1 MHz
CT
-
-
0.2
0.25
0.5
0.5
pF
Zero bias conductance
VR = 0 V, f = 100 MHz
gP
-
50
100
µS
Forward resistance
IF = 0.01 mA, f = 100 MHz
IF = 0.1 mA, f = 100 MHz
IF = 1 mA, f = 100 MHz
IF = 10 mA, f = 100 MHz
rf
-
300
35
5.5
2600
470
55
8
4200
-
85
12
Charge carrier life time
IF = 10 mA, IR = 6 mA, measured at IR = 3 mA,
RL = 100 Ω
τ rr
700
1000
-
ns
I-region width
WI
-
146
-
µm


Podobny numer części - BAR16-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BAR16-1 SIEMENS-BAR16-1 Datasheet
69Kb / 3P
   Silicon PIN Diodes
logo
Infineon Technologies A...
BAR16-1 INFINEON-BAR16-1 Datasheet
448Kb / 4P
   Silicon PIN Diode
Dec-20-2002
BAR16-1 INFINEON-BAR16-1 Datasheet
87Kb / 7P
   Silicon PIN Diode
2007-04-19
BAR16-1 INFINEON-BAR16-1 Datasheet
848Kb / 7P
   RF switch, RF attenuator for frequencies above 10 MHz
2007-04-19
More results

Podobny opis - BAR16-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Leshan Radio Company
MMBV3700LT1 LRC-MMBV3700LT1 Datasheet
57Kb / 2P
   Silicon Pin Diode
logo
NXP Semiconductors
BAP70-02 PHILIPS-BAP70-02 Datasheet
53Kb / 8P
   Silicon PIN diode
2002 Aug 06
BAP1321-01 PHILIPS-BAP1321-01 Datasheet
75Kb / 7P
   Silicon PIN diode
2001 Nov 01
logo
Siemens Semiconductor G...
BA886 SIEMENS-BA886 Datasheet
26Kb / 2P
   Silicon PIN Diode
logo
NXP Semiconductors
BAP1321-03 PHILIPS-BAP1321-03 Datasheet
66Kb / 7P
   Silicon PIN diode
2004 Feb 17
logo
Vishay Siliconix
S391D VISHAY-S391D Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon PIN Diode
Rev. 2, 09-Apr-99
S392D VISHAY-S392D Datasheet
46Kb / 3P
   Silicon PIN Diode
Rev. 2, 09-Apr-99
logo
Leshan Radio Company
BAP65-02 LRC-BAP65-02 Datasheet
108Kb / 2P
   Silicon PIN diode
logo
NXP Semiconductors
BAP64-02 PHILIPS-BAP64-02 Datasheet
53Kb / 8P
   Silicon PIN diode
1999 Sep 21
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BAP70-05_2015 JMNIC-BAP70-05_2015 Datasheet
55Kb / 7P
   Silicon PIN diode
BAP1321-02_2015 JMNIC-BAP1321-02_2015 Datasheet
73Kb / 8P
   Silicon PIN diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com