Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT17 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BAT17
Szczegółowy opis  Silicon Schottky Diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAT17 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  BAT17 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAT17 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAT17 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAT17 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAT17 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAT17 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAT17 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BAT17 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BAT17 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2011-06-15
7
BAT17...
Package SOT23
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel
EH
s
BCW66
Type code
Pin 1
0.8
0.8
1.2
0.25 M BC
1.9
-0.05
+0.1
0.4
±0.1
2.9
0.95
C
B
0...8˚
0.2
A
0.1 MAX.
0.08...0.15
M
±0.1
1
A
1)
1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area
12
3
3.15
4
0.9
0.2
1.15
Pin 1
Manufacturer
2005, June
Date code (YM)


Podobny numer części - BAT17

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BAT17 PHILIPS-BAT17 Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier diode
1999 May 26
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT17 NEXPERIA-BAT17 Datasheet
332Kb / 8P
   Schottky barrier diode
2003 Mar 25
logo
Siemens Semiconductor G...
BAT17 SIEMENS-BAT17 Datasheet
93Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode (For mixer applications in the VHF/UHF range For high-speed switching)
logo
General Semiconductor
BAT17 GE-BAT17 Datasheet
81Kb / 1P
   SCHOTTKY DIODES
logo
Infineon Technologies A...
BAT17 INFINEON-BAT17 Datasheet
450Kb / 5P
   Silicon Schottky Diode
Feb-03-2003
More results

Podobny opis - BAT17

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
E4D20120G CREE-E4D20120G Datasheet
2Mb / 6P
   Silicon Carbide Schottky Diode Silicon Carbide Schottky Diode
logo
Infineon Technologies A...
BAS52 INFINEON-BAS52 Datasheet
394Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Nov-04-2002
BAS140W INFINEON-BAS140W Datasheet
506Kb / 8P
   Silicon Schottky Diode
Jan-16-200
BAS170W INFINEON-BAS170W Datasheet
46Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Aug-06-2001
BAT14 INFINEON-BAT14 Datasheet
386Kb / 3P
   Silicon Schottky Diode
Feb-03-2003
BAT60B INFINEON-BAT60B Datasheet
419Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Jun-15-2004
BAT2402LSE6327 INFINEON-BAT2402LSE6327 Datasheet
578Kb / 6P
   Silicon Schottky Diode
2011-06-15
logo
Central Semiconductor C...
CMOSH2-4L CENTRAL-CMOSH2-4L_15 Datasheet
494Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODE
logo
M/A-COM Technology Solu...
SMS202 MA-COM-SMS202 Datasheet
532Kb / 3P
   Silicon Schottky Diode
logo
Continental Device Indi...
UBMS10BC CDIL-UBMS10BC Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT17-04W KEXIN-BAT17-04W Datasheet
47Kb / 1P
   Silicon Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com