Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI5411EDU Arkusz danych(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI5411EDU
Szczegółowy opis  P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5411EDU Arkusz danych(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  SI5411EDU Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5411EDU Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5411EDU Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5411EDU Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5411EDU Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5411EDU Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5411EDU Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI5411EDU Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI5411EDU Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 69948
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
9
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR PowerPAK® ChipFET® Single
0.200
(0.008)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in mm/(Inches)
0.225
(0.009)
0.650
(0.026)
0.300
(0.012)
0.350
(0.014)
0.300
(0.012)
0.100
(0.004)
0.250
(0.010)
0.500
(0.020)
0.350
(0.014)
0.350
(0.014)
0.305
(0.012)
2.575
(0.101)
1.870
(0.074)
Return to Index


Podobny numer części - SI5411EDU

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
SI5411-H AUK-SI5411-H Datasheet
202Kb / 4P
   IRED
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SI5411-H KODENSHI-SI5411-H Datasheet
221Kb / 4P
   Blue Colored transparency lens type
logo
AUK corp
SI5411-HB AUK-SI5411-HB Datasheet
202Kb / 4P
   IRED
More results

Podobny opis - SI5411EDU

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2335DS VISHAY-SI2335DS Datasheet
48Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI6423DQ VISHAY-SI6423DQ Datasheet
42Kb / 5P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SIA477EDJT VISHAY-SIA477EDJT Datasheet
264Kb / 8P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SI2333CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2333CDS-T1-GE3 Datasheet
225Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-0
SI3477DV VISHAY-SI3477DV Datasheet
226Kb / 11P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Jul-10
SI2333DS VISHAY-SI2333DS Datasheet
243Kb / 3P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Mar-05
SI2333DS-T1 VISHAY-SI2333DS-T1 Datasheet
195Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SI2333CDS VISHAY-SI2333CDS Datasheet
104Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Jun-08
SI5475DC VISHAY-SI5475DC Datasheet
109Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MMSF4P01HDR2G VBSEMI-MMSF4P01HDR2G Datasheet
878Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2333DS VISHAY-SI2333DS_17 Datasheet
199Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com