Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC14025BD Arkusz danych(PDF) 6 Page - ON Semiconductor |
|
MC14025BD Arkusz danych(HTML) 6 Page - ON Semiconductor |
6 / 12 page MC14001B Series http://onsemi.com 6 TYPICAL B−SERIES GATE CHARACTERISTICS N−CHANNEL DRAIN CURRENT (SINK) P−CHANNEL DRAIN CURRENT (SOURCE) − 40°C + 85°C + 125°C Figure 2. VGS = 5.0 Vdc Figure 3. VGS = − 5.0 Vdc 1.0 3.0 5.0 4.0 2.0 0 1.0 3.0 5.0 4.0 2.0 0 VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (Vdc) − 1.0 0 0 TA = − 55°C Figure 4. VGS = 10 Vdc Figure 5. VGS = − 10 Vdc 16 14 12 10 8.0 6.0 4.0 2.0 0 5.0 3.0 1.0 10 8.0 6.0 4.0 2.0 0 0 0 Figure 6. VGS = 15 Vdc Figure 7. VGS = − 15 Vdc 0 0 0 0 − 40°C + 25°C + 85°C + 125°C − 1.0 − 3.0 − 5.0 − 4.0 − 2.0 VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (Vdc) TA = − 55°C + 25°C TA = − 55°C − 40°C + 25°C + 85°C + 125°C VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (Vdc) VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (Vdc) VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (Vdc) VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (Vdc) TA = − 55°C − 40°C + 25°C + 85°C + 125°C 18 20 9.0 7.0 − 5.0 − 3.0 − 1.0 − 10 − 8.0 − 6.0 − 4.0 − 2.0 − 9.0 − 7.0 − 40 − 35 − 30 − 25 − 20 − 15 − 10 − 5.0 − 45 − 50 10 6.0 2.0 20 16 12 8.0 4.0 18 14 TA = − 55°C − 40°C + 25°C + 85°C − 10 − 6.0 − 2.0 − 20 − 16 − 12 − 8.0 − 4.0 − 18 − 14 − 80 − 70 − 60 − 50 − 40 − 30 − 20 − 10 − 90 − 100 40 35 30 25 20 15 10 5.0 45 50 TA = − 55°C − 40°C + 25°C + 85°C − 2.0 − 3.0 − 4.0 − 5.0 − 6.0 − 7.0 − 8.0 − 9.0 − 10 + 125°C + 125°C These typical curves are not guarantees, but are design aids. Caution: The maximum rating for output current is 10 mA per pin. |
Podobny numer części - MC14025BD |
|
Podobny opis - MC14025BD |