Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC14025BDR2 Arkusz danych(PDF) 3 Page - ON Semiconductor |
|
MC14025BDR2 Arkusz danych(HTML) 3 Page - ON Semiconductor |
3 / 12 page MC14001B Series http://onsemi.com 3 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to VSS) VDD − 55 _C 25 _C 125 _C Characteristic Symbol VDD Vdc Min Max Min Typ (2) Max Min Max Unit Output Voltage “0” Level Vin = VDD or 0 VOL 5.0 10 15 − − − 0.05 0.05 0.05 − − − 0 0 0 0.05 0.05 0.05 − − − 0.05 0.05 0.05 Vdc “1” Level Vin = 0 or VDD VOH 5.0 10 15 4.95 9.95 14.95 − − − 4.95 9.95 14.95 5.0 10 15 − − − 4.95 9.95 14.95 − − − Vdc Input Voltage “0” Level (VO = 4.5 or 0.5 Vdc) (VO = 9.0 or 1.0 Vdc) (VO = 13.5 or 1.5 Vdc) VIL 5.0 10 15 − − − 1.5 3.0 4.0 − − − 2.25 4.50 6.75 1.5 3.0 4.0 − − − 1.5 3.0 4.0 Vdc “1” Level (VO = 0.5 or 4.5 Vdc) (VO = 1.0 or 9.0 Vdc) (VO = 1.5 or 13.5 Vdc) VIH 5.0 10 15 3.5 7.0 11 − − − 3.5 7.0 11 2.75 5.50 8.25 − − − 3.5 7.0 11 − − − Vdc Output Drive Current (VOH = 2.5 Vdc) Source (VOH = 4.6 Vdc) (VOH = 9.5 Vdc) (VOH = 13.5 Vdc) IOH 5.0 5.0 10 15 – 3.0 – 0.64 – 1.6 – 4.2 − − − − – 2.4 – 0.51 – 1.3 – 3.4 – 4.2 – 0.88 – 2.25 – 8.8 − − − − – 1.7 – 0.36 – 0.9 – 2.4 − − − − mAdc (VOL = 0.4 Vdc) Sink (VOL = 0.5 Vdc) (VOL = 1.5 Vdc) IOL 5.0 10 15 0.64 1.6 4.2 − − − 0.51 1.3 3.4 0.88 2.25 8.8 − − − 0.36 0.9 2.4 − − − mAdc Input Current Iin 15 − ± 0.1 − ±0.00001 ± 0.1 − ± 1.0 mAdc Input Capacitance (Vin = 0) Cin − − − − 5.0 7.5 − − pF Quiescent Current (Per Package) IDD 5.0 10 15 − − − 0.25 0.5 1.0 − − − 0.0005 0.0010 0.0015 0.25 0.5 1.0 − − − 7.5 15 30 mAdc Total Supply Current (3) (4) (Dynamic plus Quiescent, Per Gate, CL = 50 pF) IT 5.0 10 15 IT = (0.3 mA/kHz) f + IDD/N IT = (0.6 mA/kHz) f + IDD/N IT = (0.9 mA/kHz) f + IDD/N mAdc 2. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance. 3. The formulas given are for the typical characteristics only at 25 _C. 4. To calculate total supply current at loads other than 50 pF: IT(CL) = IT(50 pF) + (CL − 50) Vfk where: IT is in mA (per package), CL in pF, V = (VDD − VSS) in volts, f in kHz is input frequency, and k = 0.001 x the number of exercised gates per package. |
Podobny numer części - MC14025BDR2 |
|
Podobny opis - MC14025BDR2 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |