Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
54-790-019 Arkusz danych(PDF) 6 Page - API Technologies Corp |
|
54-790-019 Arkusz danych(HTML) 6 Page - API Technologies Corp |
6 / 12 page API TECHNOLOGIES • 8061 Avonia Rd. • Fairview, PA 16415 • Ph: 814-474-1571 • Fax: 814-474-3110 • eis.apitech.com API TECHNOLOGIES’ SPECTRUM CONTROL GmbH • Hansastrasse 6 • 91126 Schwabach, Germany • Phone: (49)-9122-795-0 • Fax: (49)-9122-795-58 Resin Sealed Bolt-in Filters .600 ± .031 (15.24 ± .79) .093 (2.36) .187 (4.75) Ref. .336 (8.53) #8–32 Unc–2A Thd. .132 ± .031 (3.40 ± .79) .187 Hex. (4.75) ø .040 ± .005 (1.02 ± .13) Figure 1 .187 (4.75) Hex. Figure 2 H ± .031 (H ± .79) L ± .031 (L ± .79) .266 (6.77) .093 (2.36) ø .032 ± .005 (0.81 ± .13) .050 (1.27) #8–32 Unc–2A Thd. .187 (4.75) Hex. Figure 3 .320 ± .031 (8.13 ± .79) .150 (3.81) .500 ± .031 (12.70 ± .79) .320 (8.13) Ref. ø .032 ± .005 (0.81 ± .13) #8–32 Unc-2A Thd. .187 (4.75) Hex. Figure 4 .31 Min. (7.9 Min.) .150 (3.81) #8–32 Unc–2A Thd. .216 (5.49) .49 Min. (12.45 Min.) ø .032 ± .005 (0.81 ± .13) .315 (8.00) Max. .906 ± .031 (23.01 ± .79) .475 ± .031 (12.06 ± .79) ø .032 ± .005 (.81 ± .13) #8–32 Unc–2A Thd. .050 (1.27) .216 (5.49) .311 ± .031 (7.90 ± .79) .187 (4.75) .093 (2.36) Figure 5 .162 ± .031 (4.11 ± .79) .062 (1.57) .138 (3.51) .238 ± .031 (6.05 ± .79) .025 (0.64) #8–32 Unc–2A Thd. ø .040 ± .005 (1.02 ± .13) 18 Awg. .187 (4.75) Hex. Figure 6 9 10 — 14 — — — — 17 17 20 — — — — — — — — — 7 10 18 20 20 38 5 5 5 15 27 28 30 — 5 5 5 10 8 5 5 5 14 28 45 30 30 65 15 15 15 35 34 34 38 — 15 15 15 15 10 15 15 15 30 40 65 65 65 75 45 45 45 65 43 41 42 — 35 25 45 30 48 45 45 45 55 65 70 70 65 75 50 60 60 70 50 50 52 — 45 35 45 40 50 65 65 65 70 70 Minimum Insertion Loss (dB) 50 50 70 70 100 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 200 200 200 200 200 200 Rated Voltage 125°C I Amp Min Cap 10 MHz Part Number ¦ Also available through API’s authorized distributors. ◊ Supplied with .040" (1.02mm) diameter lead. € Also available through API’s authorized European distributors/agents. * Denotes parts with turret lead. 51-712-069 € ¦ 51-712-065 ¦ 1250-054 ¦ 1293-001 51-712-055 ¦ 51-712-014 51-712-028 ¦ 51-712-063* ¦ 51-712-003 ◊ 51-712-060 ◊ ¦ 51-712-067 51-762-006 ¦ 1250-059 ¦ 51-762-005 1250-062 ¦ 51-744-003* ¦ SCI-3223-000 ¦ 1250-003 € ¦ 51-712-001* 1250-049 ¦ 51-744-002 ◊ ¦ 1293-000 Fig. DC 30 MHz 100 MHz 300 MHz 1 GHz 10 GHz 3 MHz 2 4 2 3 2 2 5 2 2 2 2 6 6 6 1 1 2 2 2 2 2 3 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 0.012 µF 0.012 µF 5000 pF 0.028 µF 3000 pF 3000 pF 3000 pF 5500 pF 0.022 µF 0.022 µF 0.031 µF 65 pF 1500 pF 1500 pF 3000 pF 3000 pF 2000 pF 3000 pF 3000 pF 3000 pF 5500 pF 0.012 µF 70 70 70 75 50 60 60 70 60 60 60 16 60 50 70 65 70 70 70 65 70 70 70 70 70 75 50 60 60 70 60 60 60 42 60 50 70 65 70 70 70 60 70 70 L — — — — 70 70 70 70 — 70 — 85 — 85 — 85 115 — — — — — AC In (mm) 5 — — 10 — — — — 7 10 10 — — — — — — — — — — 5 1 MHz CKT Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi LB LB LB Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi M15733 MIL Number — /61-0014 — — /43-0002 /28-0001 /28-0002 /61-0008 — /28-0004 /61-0013 /44-0003 — /44-0002 — /44-0001 — — — — — — H In (mm) 0.265 0.310 0.312 — 0.312 0.312 — 0.312 0.280 0.312 0.280 — — — — — 0.312 0.312 0.312 0.312 0.265 — (6.73) (7.87) (7.92) — (7.92) (7.92) — (7.92) (7.11) (7.92) (7.11) — — — — — (7.92) (7.92) (7.92) (7.92) (6.73) — 0.413 0.490 0.500 — 0.578 0.890 — 0.500 0.850 0.890 0.890 — — — — — 0.890 0.890 0.890 0.578 0.413 — (10.49) (12.45) (12.70) — (14.68) (22.61) — (12.70) (21.59) (22.61) (22.61) — — — — — (22.61) (22.61) (22.61) (14.68) (10.49) — Dimensions in inches (mm) 8-32 L & Pi Circuit LP17 |
Podobny numer części - 54-790-019 |
|
Podobny opis - 54-790-019 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |