Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7884BDP Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7884BDP
Szczegółowy opis  N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7884BDP Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI7884BDP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7884BDP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7884BDP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7884BDP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7884BDP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7884BDP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7884BDP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7884BDP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7884BDP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 68395
S-82113-Rev. B, 08-Sep-08
Vishay Siliconix
Si7884BDP
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
1
0.01
0.001
0.1
10
100
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
- 0.9
- 0.6
- 0.3
0.0
0.3
0.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
ID =5mA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power (Junction-to-Ambient)
0.00
0.01
0.02
0.03
012
345
67
8
910
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ =25 °C
TJ = 125 °C
ID =16A
0
10
20
30
40
50
0.01
0.1
1
10
100
1000
Time (s)
TA =25 °C
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
10 ms
100 ms
100 s, DC
Limited byRDS(on)*
BVDSS
Limited
1ms
100 µs
1s
10 s


Podobny numer części - SI7884BDP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7884BDP VISHAY-SI7884BDP Datasheet
315Kb / 13P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7884BDP-T1-E3 VISHAY-SI7884BDP-T1-E3 Datasheet
164Kb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Sep-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI7884BDP-T1-GE3 VBSEMI-SI7884BDP-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 7P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7884BDP VISHAY-SI7884BDP_V01 Datasheet
315Kb / 13P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7884BDP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2318DS VISHAY-SI2318DS Datasheet
79Kb / 4P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-03
SIRA58DP VISHAY-SIRA58DP Datasheet
409Kb / 13P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
SUM90N04-3M3P VISHAY-SUM90N04-3M3P Datasheet
185Kb / 8P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Dec-13
logo
Analog Power
AM2340N ANALOGPOWER-AM2340N Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90N04-01P ANALOGPOWER-AM90N04-01P Datasheet
315Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7156DP VISHAY-SI7156DP Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Feb-09
SISS10DN VISHAY-SISS10DN Datasheet
330Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
logo
Analog Power
AM2344N ANALOGPOWER-AM2344N Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
236Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SI4154DY VISHAY-SI4154DY Datasheet
91Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jun-09
SI4446DY VISHAY-SI4446DY Datasheet
265Kb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Mar-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com