Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF737LC Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części IRF737LC
Szczegółowy opis  Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRF737LC Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  IRF737LC Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IRF737LC Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IRF737LC Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IRF737LC Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IRF737LC Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IRF737LC Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IRF737LC Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IRF737LC Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Document Number: 91050
www.vishay.com
S-82998-Rev. A, 12-Jan-09
3
IRF737LC, SiHF737LC
Vishay Siliconix
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Fig. 1 - Typical Output Characteristics, TC = 25 °C
Fig. 2 - Typical Output Characteristics, TC = 150 °C
Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics
Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
91050_01
Bottom
Top
V
GS
15 V
10 V
8.0 V
7.0 V
6.0 V
5.5 V
5.0 V
4.5 V
20 µs Pulse Width
T
C = 25 °C
4.5 V
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
110
102
0.1
10-2
1
10
0.1
102
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
Bottom
Top
V
GS
15 V
10 V
8.0 V
7.0 V
6.0 V
5.5 V
5.0 V
4.5 V
20 µs Pulse Width
T
C = 150 °C
91050_02
4.5 V
102
0.1
10-2
1
10
110
0.1
102
20 µs Pulse Width
V
DS = 50 V
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
567
8
910
4
91050_03
T
J = 25 °C
T
J = 150 °C
102
0.1
10-2
1
10
I
D = 6.1 A
V
GS = 10 V
3.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
TJ, Junction Temperature (°C)
91050_04
- 60 - 40 - 20 0
20 40 60 80 100 120 140 160


Podobny numer części - IRF737LC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF737LC IRF-IRF737LC Datasheet
145Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF737LCPBF IRF-IRF737LCPBF Datasheet
228Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Podobny opis - IRF737LC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com